| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
TLOU113P bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Toshiba Semiconductor |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TLOU113P bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Toshiba Semiconductor |
|
2 / 5 page ![]() TLOU113P(F),TLSU113P(F),TLYU113P(F) 2004-06-28 2 TLOU113P(F) 波長特性 波 長 λ (nm) 1.0 0 540 0.8 0.6 0.4 0.2 560 580 600 620 640 660 IF = 20mA Ta = 25°C IF – Ta 周囲温度 Ta (°C) 40 0 0 20 40 60 80 100 30 20 10 IF – VF 順 電 圧 VF (V) 100 1 1.6 50 10 5 2 1.8 2.0 2.4 2.2 2.6 Ta = 25°C 20 IV – Tc ケース温度 Tc (°C) 100 10 0.1 −25 0.2 1 0.5 0 25 50 75 2 5 IV – IF 順 電 流 IF (mA) 1000 2000 500 1 200 100 20 2 5 10 20 50 50 100 Ta = 25°C 指向特性 Ta = 25°C 0 0.2 0.4 0.6 0.8 0° 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90° 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90° 1.0 |