công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TFP503 bảng dữ liệu(PDF) 10 Page - Texas Instruments

tên linh kiện TFP503
Giải thích chi tiết về linh kiện  PANELBUS HDCP DIGITAL RECEIVER
PDF  27 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TFP503 bảng dữ liệu(HTML) 10 Page - Texas Instruments

Back Button TFP503 Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TFP503 Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TFP503 Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TFP503 Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments TFP503 Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments TFP503 Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments TFP503 Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments TFP503 Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments TFP503 Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 27 page
background image
TFP503
PanelBus HDCP DIGITAL RECEIVER
SLDS149 − AUGUST 2004
10
POST OFFICE BOX 655303
• DALLAS, TEXAS 75265
timing diagrams
80%
20%
80%
20%
tr(2)
tf(2)
ODCK
80%
80%
20%
20%
tr(1)
tf(1)
QE[23:0], QO[23:0], DE,
CTL[2:1], HSYNC, VSYNC
Figure 1. Rise and Fall Time of ODCK
Figure 2. Rise and Fall Time of Data and Control Signals
f(ODCK)
ODCK
Figure 3. ODCK Frequency
tsu(1)
th(1)
tsu(2)
th(2)
VOH
VOL
VOH
VOL
VOH
VOL
VOH
VOL
VOH
VOL
VOH
VOL
ODCK
QE[23:0], QO[23:0], DE,
CTL[2:1], HSYNC, VSYNC
OCK_INV
Figure 4. Data Setup and Hold Time to Rising and Falling Edge of ODCK
Figure 5. ODCK High to QE[23:0] Staggered
Data Output
Figure 6. Analog Input Intra-Pair
Differential Skew
50%
VOH
td(st)
ODCK
QE[23:0]
50%
tsk(D)
Tx+
Tx-
Figure 7. Delay From PD Low to Hi-Z Outputs
Figure 8. Delay From PDO Low to Hi-Z Outputs
PD
QE[23:0], QO[23:0],
ODCK, DE, CTL[2:1],
HSYNC, VSYNC, SCDT
td(PDL)
VIL
PDO
QE[23:0], QO[23:0],
ODCK, DE, CTL[2:1],
HSYNC, VSYNC
td(PDOL)
VIL



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com