công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AFSC5G35D37 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện AFSC5G35D37
Giải thích chi tiết về linh kiện  Power Amplifier Module for LTE and 5G
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NXP [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

AFSC5G35D37 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - NXP Semiconductors

Back Button AFSC5G35D37 Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors AFSC5G35D37 Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors AFSC5G35D37 Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors AFSC5G35D37 Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors AFSC5G35D37 Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors AFSC5G35D37 Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors AFSC5G35D37 Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors AFSC5G35D37 Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors AFSC5G35D37 Datasheet HTML 11Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 12 page
background image
AFSC5G35D37
7
RF Device Data
NXP Semiconductors
Figure 3. PCB Pad Layout for 10 mm  6 mm Module
8.00  4.00
solder pad
with heat
dissipation
structure.
All dimensions
in mm.
16  0.46
16  0.70
10  0.46
8  1.00
10  0.70
14  1.00
8.00
8.90
4.90
4.00
Figure 4. Product Marking
AFSC5G35D37
ATWLYYWWZ



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com