công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FTC2411K bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - First Silicon Co., Ltd

tên linh kiện FTC2411K
Giải thích chi tiết về linh kiện  Medium Power Transistor NPN silicon
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FS [First Silicon Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.firstsilicon.co.kr/
Logo FS - First Silicon Co., Ltd

FTC2411K bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - First Silicon Co., Ltd

  FTC2411K Datasheet HTML 1Page - First Silicon Co., Ltd FTC2411K Datasheet HTML 2Page - First Silicon Co., Ltd FTC2411K Datasheet HTML 3Page - First Silicon Co., Ltd FTC2411K Datasheet HTML 4Page - First Silicon Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
Electrical characteristic curves (TA = 25 °C)
0 8
9
0
4
0
2
0
0 7
1
1
5
0
0
1
3
0
0 6
0 1
0 2
0 5
1
2
5
10
20
50
100
200
500
1000
Ta=100 OC
25OC
80OC
25OC
55 OC
VCE=6V
BASE TO EMITTER VOLTAGE : V BE(V)
Fig.1 Grounded emitter propagation characteristics
1
5
4
3
2
0
0
100
50
0.50mA
0.45mA
0.40mA
0.35mA
0.30m A
0.2 5mA
0.20mA
0.15mA
0.10m A
0.05m A
IB= 0A
Ta = 25OC
COLLECTOR TO EMITTER VOLTAGE : V CE(V)
Fig.2 Grounded emitter output characteristics( I)
COLLECTOR TO EMITTER VOLTAGE : V CE(V)
1
5
4
3
2
0
0
500
400
300
200
100
2mA
1 8mA
1 6mA
1 4mA
1 2mA
0 2mA
0 4mA
0 6mA
0 8mA
1 0mA
IB= 0A
Ta = 25 OC
Fig.3 Grounded emitter output characteristics( II)
COLLECTOR TO EMITTER VOLTAGE : V CE(V)
0 5
1
2
5
1 0
2 0
5 0 100
1000
200
500
0 2
0 5
1
0 02
0 05
0 1
= 25OC
Ta
lC /lB= 10
Fig.4 Collector-emitter saturation voltage vs. collector current
2008. 4. 23
2/4
FTC2411K
Revision No : 0



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com