công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FTB834 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - First Silicon Co., Ltd

tên linh kiện FTB834
Giải thích chi tiết về linh kiện  TRANSISTOR (PNP)
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FS [First Silicon Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.firstsilicon.co.kr/
Logo FS - First Silicon Co., Ltd

FTB834 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - First Silicon Co., Ltd

  FTB834 Datasheet HTML 1Page - First Silicon Co., Ltd FTB834 Datasheet HTML 2Page - First Silicon Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Typical Characteristics
FTB834
2011. 11. 16
2/2
Revision No : 0
n
i
a
G
t
n
e
r
r
u
c
C
D
.
2
e
r
u
g
i
F
c
it
s
ir
e
t
c
a
r
a
h
C
c
it
a
t
S
.
1
e
r
u
g
i
F
Figure 3. Collector-Emitter Saturation Voltage
Figure 4. Base-Emitter On Voltage
g
n
it
a
r
e
D
r
e
w
o
P
.
6
e
r
u
g
i
F
a
e
r
A
g
n
it
a
r
e
p
O
e
f
a
S
.
5
e
r
u
g
i
F
-0.0
-0.5
-1.0
-1.5
-2.0
-2.5
-3.0
-3.5
-4.0
-4.5
-5.0
-0.0
-0.5
-1.0
-1.5
-2.0
-2.5
-3.0
-3.5
-4.0
-4.5
-5.0
IB=-10mA
IB=-20mA
IB=-30mA
IB=-40mA
IB=-50mA
IB=-60mA
IB=-7
0mA
IB=
-80m
A
EMITTER COMMON
TC=25�
VCE(V), COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE
1
-
1
.
0
-
1
0
.
0
-
1
10
100
1000
EMITTER COMMON
VCE=-5V
IC(A), COLLECTOR CURRENT
1
-
1
.
0
-
1
0
.
0
-
-0.01
-0.1
-1
-10
EMITTER COMMON
IC/IB=10
IC(A), COLLECTOR CURRENT
-0.0
-0.2
-0.4
-0.6
-0.8
-1.0
-1.2
-1.4
-1.6
-0.0
-0.5
-1.0
-1.5
-2.0
-2.5
-3.0
-3.5
-4.0
EMITTER COMMON
VCE=-5
VBE(V) BASE-EMITTER VOLTAGE
0
0
1
-
0
1
-
1
-
-0.1
-1
-10
IC MAX. (Continous)
IC MAX. (Pulse)
VCE(V), COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE
0
25
50
75
100
125
150
175
0
5
10
15
20
25
30
35
40
TC(�), CASE TEMPERATURE



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com