công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM293A bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện LM293A
Giải thích chi tiết về linh kiện  LM193, LM293, LM393, LM2903, LM393B and LM2903B Dual Comparators
PDF  46 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LM293A bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - Texas Instruments

Back Button LM293A Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LM293A Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LM293A Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments LM293A Datasheet HTML 12Page - Texas Instruments LM293A Datasheet HTML 13Page - Texas Instruments LM293A Datasheet HTML 14Page - Texas Instruments LM293A Datasheet HTML 15Page - Texas Instruments LM293A Datasheet HTML 16Page - Texas Instruments LM293A Datasheet HTML 17Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 46 page
background image
Input Voltage (V)
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
100
140
180
220
260
300
340
380
420
460
500
VS=12V
-40°C
0°C
25°C
85°C
125°C
Input Voltage (V)
0
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
100
140
180
220
260
300
340
380
420
460
500
VS=36V
-40°C
0°C
25°C
85°C
125°C
Input Voltage (V)
-0.5 -0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
1.25
1.5
1.75
2
100
140
180
220
260
300
340
380
420
460
500
VS=3.3V
-40°C
0°C
25°C
85°C
125°C
Input Voltage (V)
-0.5
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
100
140
180
220
260
300
340
380
420
460
500
VS=5V
-40°C
0°C
25°C
85°C
125°C
Supply Voltage (V)
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
250
275
300
325
350
375
400
425
450
475
500
525
550
No Load, Output High
-40°C
25°C
85°C
125°C
Input Voltage (V)
-0.5 -0.25
0
0.25
0.5
0.75
1
1.25
1.5
1.75
2
100
140
180
220
260
300
340
380
420
460
500
VS=3V
-40°C
0°C
25°C
85°C
125°C
13
LM193, LM293, LM293A, LM393, LM393A, LM2903, LM2903V, LM393B, LM2903B
www.ti.com
SLCS005AB – OCTOBER 1979 – REVISED DECEMBER 2019
Product Folder Links: LM193 LM293 LM293A LM393 LM393A LM2903 LM2903V LM393B LM2903B
Submit Documentation Feedback
Copyright © 1979–2019, Texas Instruments Incorporated
6.15 Typical Characteristics, LM393B and LM2903B
TA = 25°C, VS = 5 V, RPULLUP = 5.1k, CL = 15 pF, VCM = 0 V, VUNDERDRIVE = 100 mV, VOVERDRIVE = 100 mV unless otherwise
noted.
Figure 6. Total Supply Current
vs. Supply Voltage
Figure 7. Total Supply Current
vs. Input Voltage at 3V
Figure 8. Total Supply Current
vs. Input Voltage at 3.3V
Figure 9. Total Supply Current
vs. Input Voltage at 5V
Figure 10. Total Supply Current
vs. Input Voltage at 12V
Figure 11. Total Supply Current
vs. Input Voltage at 36V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com