công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DSA6311ML3HB-T bảng dữ liệu(PDF) 14 Page - Microchip Technology

tên linh kiện DSA6311ML3HB-T
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra-Small, Ultra-Low Power MEMS Oscillatorwith Spread Spectrum for Automotive
PDF  26 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICROCHIP [Microchip Technology]
Trang chủ  http://www.microchip.com
Logo MICROCHIP - Microchip Technology

DSA6311ML3HB-T bảng dữ liệu(HTML) 14 Page - Microchip Technology

Back Button DSA6311ML3HB-T Datasheet HTML 10Page - Microchip Technology DSA6311ML3HB-T Datasheet HTML 11Page - Microchip Technology DSA6311ML3HB-T Datasheet HTML 12Page - Microchip Technology DSA6311ML3HB-T Datasheet HTML 13Page - Microchip Technology DSA6311ML3HB-T Datasheet HTML 14Page - Microchip Technology DSA6311ML3HB-T Datasheet HTML 15Page - Microchip Technology DSA6311ML3HB-T Datasheet HTML 16Page - Microchip Technology DSA6311ML3HB-T Datasheet HTML 17Page - Microchip Technology DSA6311ML3HB-T Datasheet HTML 18Page - Microchip Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 26 page
background image
RECOMMENDED LAND PATTERN
Dimension Limits
Units
X2
Contact Width
Contact Pitch
MILLIMETERS
1.20 BSC
MIN
E1
MAX
Space Between Contacts (X4)
Contact Pad Length (X6)
G1
Y0.50
Microchip Technology Drawing C04-3199A
NOM
4-Lead Very Thin Fine Pitch Land Grid Array (ARA) - 1.6x1.2 mm Body [VFLGA]
SILK SCREEN
12
4
X1
Contact Width (X3)
Space Between Contacts (X3)
G2
0.25
BSC: Basic Dimension. Theoretically exact value shown without tolerances.
Notes:
Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M
1.
For the most current package drawings, please see the Microchip Packaging Specification located at
http://www.microchip.com/packaging
Note:
X1
Y
G2
(CH)
C
Contact Spacing
0.75
0.43
0.35
0.85
Contact 1 Index Chamfer
CH
0.13 X 45° REF
C
E2
Contact Pitch
1.16 BSC
E2
X2
G1
E1
DSA63XX
DS20006189A-page 14
 2019 Microchip Technology Inc.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com