công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

R5000F bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Microdiode Semiconductor (Shenzhen) Co., Ltd

tên linh kiện R5000F
Giải thích chi tiết về linh kiện  HIGH VOLTAGE FAST RECOVERY RECTIFIER
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  CHENDA [Microdiode Semiconductor (Shenzhen) Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.microdiode.com/en
Logo CHENDA - Microdiode Semiconductor (Shenzhen) Co., Ltd

R5000F bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Microdiode Semiconductor (Shenzhen) Co., Ltd

  R5000F Datasheet HTML 1Page - Microdiode Semiconductor (Shenzhen) Co., Ltd R5000F Datasheet HTML 2Page - Microdiode Semiconductor (Shenzhen) Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
Rev:2019A0
Page :2
Ratings And Characteristic Curves
The curve above is for reference only.
https://www.microdiode.com
Reverse Voltage - 1200 to 2000 Volts Forward Current - 0.2 Ampere
R2500F THRU R5000F
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0
0
25
50
75
100
125
150
175
30
25
20
15
10
5.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
5.5
0.1
1.0
10
100
0.01
0.1
1
10
100
100
10
1
0.1
REVERSE VOLTAGE,VOLTS
t,PULSE DURATION,sec.
FIG. 5-TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE
FIG. 6-TYPICAL TRANSIENT THERMAL IMPEDANCE
FIG. 3-TYPICAL INSTANTANEOUS FORWARD
CHARACTERISTICS
NUMBER OF CYCLES AT 60 Hz
FIG. 2-MAXIMUM NON-REPETITIVE PEAK FORWARD
SURGE CURRENT
FIG. 1- FORWARD CURRENT DERATING CURVE
INSTANTANEOUS FORWARD VOLEAGE,
VOLTS
Single Phase
Half Wave 60Hz
Resistive or
inductive Load
1
10
100
8.3ms SINGLE HALF SINE-WAVE
(JEDEC Method)
0.001
0.01
0.1
2
1
TJ=25 C
PULSE WIDTH=300 µs
1%DUTY CYCLE
TJ=25 C
1
10
100
200
0
20
40
60
80
100
1,000
100
10
1
0.1
0.01
TJ=100 C
TJ=25 C
PERCENT OF PEAK REVERSE VOLTAGE,%
FIG. 4-TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS
AMBIENT TEMPERATURE, C
R2500F
R3000F
R4000F-R5000F



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com