công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DSC8002AI2-T bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Micrel Semiconductor

tên linh kiện DSC8002AI2-T
Giải thích chi tiết về linh kiện  Programmable Low-Power CMOS Oscillator
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MICREL [Micrel Semiconductor]
Trang chủ  http://www.micrel.com
Logo MICREL - Micrel Semiconductor

DSC8002AI2-T bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Micrel Semiconductor

  DSC8002AI2-T Datasheet HTML 1Page - Micrel Semiconductor DSC8002AI2-T Datasheet HTML 2Page - Micrel Semiconductor DSC8002AI2-T Datasheet HTML 3Page - Micrel Semiconductor DSC8002AI2-T Datasheet HTML 4Page - Micrel Semiconductor DSC8002AI2-T Datasheet HTML 5Page - Micrel Semiconductor DSC8002AI2-T Datasheet HTML 6Page - Micrel Semiconductor DSC8002AI2-T Datasheet HTML 7Page - Micrel Semiconductor DSC8002AI2-T Datasheet HTML 8Page - Micrel Semiconductor  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
All Rights Reserved. No part of this document may be copied or reproduced in any form without the prior written permission of Micrel, Inc. Micrel Inc. may update or make changes
to the contents, products, programs or services described at any time without notice. This document neither states nor implies any kind of warranty, including, but not limited to
implied warranties of merchantability or fitness for a particular use.
Page 3 |
MK-Q-B-P-D-031809-06-6
DSC8002 Series
1.8 to 3.3V
Programmable Low-Power CMOS Oscillator
Nominal Performance Characteristics
1.8V Characteristics
Supply Current
0
4
8
12
16
0
50
100
150
Frequency (MHz)
1pF
8pF
15pF
Ta = 25°C
Standby Current
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
0
50
100
150
Frequency (MHz)
-40°C
25°C
85°C
Rise Time
0
0.5
1
1.5
2
0
50
100
150
Frequency (MHz)
-40°C
25°C
85°C
Fall Time
0
0.5
1
1.5
2
0
50
100
150
Frequency (MHz)
-40°C
25°C
85°C
Period Jitter
0
10
20
30
40
0
50
100
150
Frequency (MHz)
25°C
Cycle to Cycle Jitter
0
50
100
150
200
0
50
100
150
Frequency (MHz)
25°C



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com