công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

125630 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Adels-Contact

tên linh kiện 125630
Giải thích chi tiết về linh kiện  1000 K/10 HT
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ADELS [Adels-Contact]
Trang chủ  https://www.adels-contact.com/
Logo ADELS - Adels-Contact

125630 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Adels-Contact

  125630 Datasheet HTML 1Page - Adels-Contact 125630 Datasheet HTML 2Page - Adels-Contact  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
20/01/2020
Screw Connectors
1000 K/10 HT
Terminal Block, 10 pole, Insulating Material: PA 6.6-HT, Cross-Section: 6.0 mm², Pin Spacing: 12.0 mm,
Fixing: Screw, Voltage Rating: 500 V, Current Rating: 41 A
Order Info
Reference Number (ref. no.)
125630
Applications
Lighting, Installation, Electrical Appliances, Transformers
PU
100
Type
Type
Terminal Block
Number of poles
10 pole
Clamping Units per Pole
1
Colour
brown
Cross-Section
6.0 mm²
Connection Type
Screw
Technical Data
Voltage Rating
500 V
Current Rating
41 A
Insulating Material
PA 6.6-HT
Contact Material
Brass
Core Cross-Section min.
0.5 mm²
Core Cross-Section max.
10.0 mm²
Flammability Rating
V-2
max. Ambient Temperature Operation
130 °C
Type of Conductor Solid
yes
Type of Conductor Flexible
yes
Type of Conductor Stranded
yes
Stripping Length
7.5-8.0 mm
Assembly Contact Screw
0.8x4.0 / 0.8 Nm
Pin Spacing
12.0 mm
Fixing
Screw
Approbation EN60998
1000_EN60998_20070806_20160412_VDE_ENEC_40021747_web.pdf
Approbation UL
500_1000_19770222_20071007_UL_E63492_1-01_Description_web.pdf
Approbation CSA
Schraub_Steck_Schraubenlos_SI_Klemmen_20160429_CSA_70076573_Certificate_web.pdf


Số phần tương tự - 125630

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Evolt
12563 EKTOR-12563 Datasheet
119Kb / 2P
MERCURY PRO
5th of February 2025 07:58:46
logo
Adels-Contact
125631 ADELS-125631 Datasheet
112Kb / 2P
1000 K/11 HT
logo
List of Unclassifed Man...
125631 ETC-125631 Datasheet
1Mb / 12P
Thermal Extrusions Cut to Length
logo
Adels-Contact
125632 ADELS-125632 Datasheet
112Kb / 2P
1000 K/12 HT
logo
List of Unclassifed Man...
125632 ETC-125632 Datasheet
1Mb / 12P
Thermal Extrusions Cut to Length
More results

Mô tả tương tự - 125630

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Adels-Contact
125621 ADELS-125621 Datasheet
112Kb / 1P
1000 K/ 1 HT
125623 ADELS-125623 Datasheet
151Kb / 2P
1000 K/ 3 HT
125624 ADELS-125624 Datasheet
153Kb / 2P
1000 K/ 4 HT
125625 ADELS-125625 Datasheet
152Kb / 2P
1000 K/ 5 HT
125628 ADELS-125628 Datasheet
112Kb / 2P
1000 K/ 8 HT
125629 ADELS-125629 Datasheet
112Kb / 2P
1000 K/ 9 HT
125631 ADELS-125631 Datasheet
112Kb / 2P
1000 K/11 HT
125632 ADELS-125632 Datasheet
112Kb / 2P
1000 K/12 HT
125730 ADELS-125730 Datasheet
112Kb / 2P
1000 K/10 DS HT
125730M ADELS-125730M Datasheet
113Kb / 2P
1000 K/10 MDS HT
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com