công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

FSM-200 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Vecow Co., Ltd.

tên linh kiện FSM-200
Giải thích chi tiết về linh kiện  SUMIT Expansion Card with 2 1000BASE SFP Fiber LAN
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  VECOW [Vecow Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.vecow.com
Logo VECOW - Vecow Co., Ltd.

FSM-200 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Vecow Co., Ltd.

  FSM-200 Datasheet HTML 1Page - Vecow Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
Dimensions
Specifications
Features
Recommended Configurations
Order Information
2017 Frame Grabbers/ Accessories
* The rights of all brand names, product names and trademarks belong to their respective owners.
Copyright © 2016-2017 Vecow Co., Ltd. All rights reserved.
ƒ
Intel® I350 Gigabit Ethernet Controller supports 1Gbps
data rate
ƒ
IEEE 802.3 Fast Ethernet over optical fiber standard compliant
ƒ
IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP)
ƒ
Up to 9.5KB Jumbo Frame
ƒ
Dual 100BASE-FX fiber ports
ƒ
Supports Wake-on-LAN (WoL) & PXE
ƒ
PS/2 KB/MS Connector (Optional)
FSM-200
SUMIT Expansion Card with 2 1000BASE SFP Fiber LAN
FSM-200
SUMIT (PCIe) Expansion Card with 2 1000BASE SFP Fiber LAN
Ethernet
Controller
Intel
® Ethernet Controller I350
Controller Qty
1
Data Rate
1Gbps
Jumbo Frame
Up to 9.5 KB
I/O Interface
Bus Type
SUMIT B
LAN
2 1000BASE SFP Fiber Connector
PS/2
1 PS/2 KB/MS Connector (Optional)
Mechanical
Dimensions (W x L)
90mm x 96mm (3.5" x 3.8")
Weight
150 g
Environment
Operating
Temperature
0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Storage
Temperature
-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Humidity
5% to 95% Humidity, non-condensing
Relative Humidity
95% @ 70°C
EMC
CE, FCC
95.9 (3.77”)
High Performance Embedded Systems
IVH-9000, ECS-9000, ECS-8000, ECS-7800, ECS-7000
Ultra Compact Embedded System
SPC-3500, SPC-3000
Expandable Embedded System
ECS-9700, ECS-9600
3.5" Single Board Computer
EMBC-1000
SUMIT
SFP


Số phần tương tự - FSM-200

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Vecow Co., Ltd.
FSM-100 VECOW-FSM-100 Datasheet
275Kb / 1P
SUMIT Expansion Card with 2 100BASE-FX GigE Fiber LAN, 1 PS/2 KB/MS
FSM-710-BM2 VECOW-FSM-710-BM2 Datasheet
311Kb / 1P
SUMIT Expansion Card with 2 10GigE SFP Fiber LAN, 1 Mini PCIe Slot, 1 SIM Socket, 1 USB 2.0, -25째C to 55째C
FSM-710-BM2-E VECOW-FSM-710-BM2-E Datasheet
311Kb / 1P
SUMIT Expansion Card with 2 10GigE SFP Fiber LAN, 1 Mini PCIe Slot, 1 SIM Socket, 1 USB 2.0, -25째C to 55째C
More results

Mô tả tương tự - FSM-200

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Axiomtek Co., Ltd.
NA-550 AXIOMTEK-NA-550 Datasheet
321Kb / 2P
Supports LAN modules expansion
NA551 AXIOMTEK-NA551 Datasheet
261Kb / 1P
Supports diversified LAN modules expansion
logo
Vecow Co., Ltd.
FE-1071 VECOW-FE-1071 Datasheet
246Kb / 1P
2-port 10 GigE SFP LAN Card with Intel X710-BM2 Controllers
ESM-100 VECOW-ESM-100 Datasheet
260Kb / 1P
SUMIT Expansion Card with 3 Mini PCIe Slot, 3 SIM Socket, 1 USB 2.0, -25째C to 70째C
FSM-100 VECOW-FSM-100 Datasheet
275Kb / 1P
SUMIT Expansion Card with 2 100BASE-FX GigE Fiber LAN, 1 PS/2 KB/MS
FSM-710-BM2 VECOW-FSM-710-BM2 Datasheet
311Kb / 1P
SUMIT Expansion Card with 2 10GigE SFP Fiber LAN, 1 Mini PCIe Slot, 1 SIM Socket, 1 USB 2.0, -25째C to 55째C
LSM-100 VECOW-LSM-100 Datasheet
236Kb / 1P
SUMIT Expansion Card with 3 10/100/1000BASE-TX GigE LAN, -25째C to 85째C
LSM-550-AT2 VECOW-LSM-550-AT2 Datasheet
325Kb / 1P
SUMIT Expansion Card with 2 10GigE LAN, 1 Mini PCIe Slot, 1 SIM Socket, 1 USB 2.0, -25째C to 55째C
logo
Moxa Inc.
DA-820-ETHERNET MOXA-DA-820-ETHERNET Datasheet
815Kb / 4P
Expansion modules with 2-port Giga SFP LAN
logo
Pepperl+Fuchs Inc.
SFP-2 PF-SFP-2 Datasheet
419Kb / 2P
SFP 1000BASE-SX Gigabit Ethernet Multimode Fiber
2021-06-01
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com