công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

125310M bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Adels-Contact

tên linh kiện 125310M
Giải thích chi tiết về linh kiện  1000/10 MDS
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ADELS [Adels-Contact]
Trang chủ  https://www.adels-contact.com/
Logo ADELS - Adels-Contact

125310M bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Adels-Contact

  125310M Datasheet HTML 1Page - Adels-Contact 125310M Datasheet HTML 2Page - Adels-Contact  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
20/01/2020
Screw Connectors
1000/10 MDS
Terminal Block, 10 pole, Insulating Material: PA 6, Cross-
Section: 6.0 mm², Pin Spacing: 12.0 mm, Centre Stop (MDS): yes,
Fixing: Screw, Voltage Rating: 500 V, Current Rating: 41 A
Order Info
Reference Number (ref. no.)
125310M
Applications
Lighting, Installation, Electrical Appliances, Transformers
PU
100
Type
Type
Terminal Block
Number of poles
10 pole
Clamping Units per Pole
1
Colour
natural
Cross-Section
6.0 mm²
Connection Type
Screw
Centre Stop (MDS)
yes
Technical Data
Voltage Rating
500 V
Current Rating
41 A
Insulating Material
PA 6
Contact Material
Brass
Core Cross-Section min.
0.5 mm²
Core Cross-Section max.
6.0 mm²
Flammability Rating
V-2
max. Ambient Temperature Operation
85 °C
Type of Conductor Solid
yes
Type of Conductor Flexible
yes
Type of Conductor Stranded
yes
Stripping Length
7.5-8.0 mm
Assembly Contact Screw
0.8x4.0 / 0.8 Nm
Pin Spacing
12.0 mm
Fixing
Screw
Approbation EN60998
1000_EN60998_20070806_20160412_VDE_ENEC_40021747_web.pdf
Approbation UL
500_1000_19770222_20071007_UL_E63492_1-01_Description_web.pdf
Approbation CSA
Schraub_Steck_Schraubenlos_SI_Klemmen_20160429_CSA_70076573_Certificate_web.pdf


Số phần tương tự - 125310M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Adels-Contact
125310 ADELS-125310 Datasheet
122Kb / 2P
1000/10 DS
More results

Mô tả tương tự - 125310M

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Adels-Contact
1253GAM ADELS-1253GAM Datasheet
122Kb / 2P
1000/10 MDS GW
125303M ADELS-125303M Datasheet
118Kb / 2P
1000/ 3 MDS
20/01/2020
125304M ADELS-125304M Datasheet
118Kb / 2P
1000/ 4 MDS
125309M ADELS-125309M Datasheet
121Kb / 2P
1000/ 9 MDS
125311M ADELS-125311M Datasheet
122Kb / 2P
1000/11 MDS
125312M ADELS-125312M Datasheet
122Kb / 2P
1000/12 MDS
125370M ADELS-125370M Datasheet
154Kb / 2P
1000/10 MDS HT
1257GAM ADELS-1257GAM Datasheet
122Kb / 2P
1000 K/10 MDS GW
125710M ADELS-125710M Datasheet
122Kb / 2P
1000 K/10 MDS
125730M ADELS-125730M Datasheet
113Kb / 2P
1000 K/10 MDS HT
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com