| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
L4989D bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L4989D bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - STMicroelectronics |
|
8 / 10 page ![]() L4989 8/10 OUTLINE AND MECHANICAL DATA DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A 1.35 1.75 0.053 0.069 A1 0.10 0.25 0.004 0.010 A2 1.10 1.65 0.043 0.065 B 0.33 0.51 0.013 0.020 C 0.19 0.25 0.007 0.010 D (1) 4.80 5.00 0.189 0.197 E 3.80 4.00 0.15 0.157 e 1.27 0.050 H 5.80 6.20 0.228 0.244 h 0.25 0.50 0.010 0.020 L 0.40 1.27 0.016 0.050 k 0˚ (min.), 8˚ (max.) ddd 0.10 0.004 Note: (1) Dimensions D does not include mold flash, protru- sions or gate burrs. Mold flash, potrusions or gate burrs shall not exceed 0.15mm (.006inch) in total (both side). SO-8 0016023 C |