công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

USSP0175 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Z-Communications, Inc

tên linh kiện USSP0175
Giải thích chi tiết về linh kiện  LOW COST - HIGH PERFORMANC3 VOLTAGE CONTROLLED OSCILLATOR
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ZCOMM [Z-Communications, Inc]
Trang chủ  http://www.zcomm.com
Logo ZCOMM - Z-Communications, Inc

USSP0175 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Z-Communications, Inc

  USSP0175 Datasheet HTML 1Page - Z-Communications, Inc USSP0175 Datasheet HTML 2Page - Z-Communications, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
-150
-140
-130
-120
-110
-100
-90
-80
-70
-60
1E+3
10E+3
100E+3
USSP0175
Test Instrumentation
Digital Radios / RF Modems
Earthstations / CATV
3
12
0.5±2.5
169
0.4-2.2
14
-100
-10
<1
<0.1
500
50
0 to 70
Oscillation Frequency Range
Phase Noise @ 10 kHz offset (1 Hz BW, typ.)
Harmonic Suppression (2nd, typ.)
Tuning Voltage
Tuning Sensitivity (avg.)
Power Output
Load Impedance
Input Capacitance (max.)
Pushing
Pulling (14 dB Return Loss, Any Phase)
Operating Temperature Range
Package Style
USSP
MHz
dBc/Hz
dBc
Vdc
MHz/V
dBm
pF
MHz/V
MHz
°C
Vdc
mA
Supply Voltage (Vcc, nom.)
Supply Current (Icc, typ.)
All specifications are typical unless otherwise noted and subject to change without notice.
PHASE NOISE (1 Hz BW, typical)
© Z-Communications, Inc.
All rights reserved
Page 1
VOLTAGE CONTROLLED OSCILLATOR
Ω
FEATURES
APPLICATIONS
PERFORMANCE SPECIFICATIONS
VALUE
UNITS
POWER SUPPLY REQUIREMENTS
APPLICATION NOTES
169 181
-
MHz
• Frequency Range:
• Tuning Voltage:
0.4-2.2 Vdc
- Style Package
USSP
•
•
•
•
A1
Rev
•
AN-100/1 : Mounting and Grounding of VCOs
•
AN-102 : Proper Output Loading of VCOs
•
AN-107 : How to Solder Z-COMM VCOs
NOTES:
9939 Via Pasar • San Diego, CA 92126
TEL (858) 621-2700 FAX (858) 621-2722
- 181
OFFSET (Hz)


Số phần tương tự - USSP0175

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Z-Communications, Inc
USSP1325-LF ZCOMM-USSP1325-LF Datasheet
95Kb / 2P
Voltage-Controlled Oscillator Surface Mount Module
USSP1570-LF ZCOMM-USSP1570-LF Datasheet
103Kb / 2P
Voltage-Controlled Oscillator Surface Mount Module
USSP2330 ZCOMM-USSP2330 Datasheet
61Kb / 2P
LOW COST - HIGH PERFORMANCE VOLTAGE CONTROLLED OSCILLATOR
USSP2350-LF ZCOMM-USSP2350-LF Datasheet
73Kb / 2P
Voltage-Controlled Oscillator Surface Mount Module
USSP2350-LF ZCOMM-USSP2350-LF Datasheet
67Kb / 2P
Voltage-Controlled Oscillator Surface Mount Module
More results

Mô tả tương tự - USSP0175

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Z-Communications, Inc
CLV0700E ZCOMM-CLV0700E Datasheet
94Kb / 2P
LOW COST - HIGH PERFORMANCE VOLTAGE CONTROLLED OSCILLATOR
CLV0798A ZCOMM-CLV0798A Datasheet
67Kb / 2P
LOW COST - HIGH PERFORMANCE VOLTAGE CONTROLLED OSCILLATOR
CLV1000E ZCOMM-CLV1000E Datasheet
68Kb / 2P
LOW COST - HIGH PERFORMANCE VOLTAGE CONTROLLED OSCILLATOR
CLV1015E ZCOMM-CLV1015E Datasheet
69Kb / 2P
LOW COST - HIGH PERFORMANCE VOLTAGE CONTROLLED OSCILLATOR
CLV1085E ZCOMM-CLV1085E Datasheet
163Kb / 2P
LOW COST - HIGH PERFORMANCE VOLTAGE CONTROLLED OSCILLATOR
CLV1150L ZCOMM-CLV1150L Datasheet
97Kb / 2P
LOW COST - HIGH PERFORMANCE VOLTAGE CONTROLLED OSCILLATOR
CLV1320E ZCOMM-CLV1320E Datasheet
67Kb / 2P
LOW COST - HIGH PERFORMANCE VOLTAGE CONTROLLED OSCILLATOR
CLV1550E ZCOMM-CLV1550E Datasheet
162Kb / 2P
LOW COST - HIGH PERFORMANCE VOLTAGE CONTROLLED OSCILLATOR
CRO2065B ZCOMM-CRO2065B Datasheet
48Kb / 2P
LOW COST - HIGH PERFORMANCE VOLTAGE CONTROLLED OSCILLATOR
SMV0128A ZCOMM-SMV0128A Datasheet
140Kb / 2P
LOW COST - HIGH PERFORMANCE VOLTAGE CONTROLLED OSCILLATOR
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com