công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PI6C2308-4WI bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Pericom Semiconductor Corporation

tên linh kiện PI6C2308-4WI
Giải thích chi tiết về linh kiện  3.3V Zero-Delay Buffer
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PERICOM [Pericom Semiconductor Corporation]
Trang chủ  http://www.pericom.com
Logo PERICOM - Pericom Semiconductor Corporation

PI6C2308-4WI bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Pericom Semiconductor Corporation

  PI6C2308-4WI Datasheet HTML 1Page - Pericom Semiconductor Corporation PI6C2308-4WI Datasheet HTML 2Page - Pericom Semiconductor Corporation PI6C2308-4WI Datasheet HTML 3Page - Pericom Semiconductor Corporation PI6C2308-4WI Datasheet HTML 4Page - Pericom Semiconductor Corporation PI6C2308-4WI Datasheet HTML 5Page - Pericom Semiconductor Corporation PI6C2308-4WI Datasheet HTML 6Page - Pericom Semiconductor Corporation PI6C2308-4WI Datasheet HTML 7Page - Pericom Semiconductor Corporation PI6C2308-4WI Datasheet HTML 8Page - Pericom Semiconductor Corporation PI6C2308-4WI Datasheet HTML 9Page - Pericom Semiconductor Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 10 page
background image
2
PS8384D
06/26/01
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012
PI6C2308
3.3V Zero Delay Buffer
2
S1
S]
4
-
1
[
A
K
L
C]
4
-
1
[
B
K
L
Ce
c
r
u
o
S
t
u
p
t
u
On
w
o
d
t
u
h
S
L
L
P
00
Z
-i
HZ
-i
HL
L
PY
01
n
e
v
ir
DZ
-i
HL
L
PN
10
n
e
v
ir
Dn
e
v
ir
De
c
n
e
r
e
f
e
RY
11
n
e
v
ir
Dn
e
v
ir
DL
L
PN
Select Input Decoding for PI6C2308 (-1, -1H, -2, -3, -4)
e
c
i
v
e
Dm
o
r
F
k
c
a
b
d
e
e
Fy
c
n
e
u
q
e
r
F
A
k
n
a
By
c
n
e
u
q
e
r
F
B
k
n
a
B
1
-
8
0
3
2
C
6
I
PB
k
n
a
B
r
o
A
k
n
a
Be
c
n
e
r
e
f
e
Re
c
n
e
r
e
f
e
R
H
1
-
8
0
3
2
C
6
I
PB
k
n
a
B
r
o
A
k
n
a
Be
c
n
e
r
e
f
e
Re
c
n
e
r
e
f
e
R
2
-
8
0
3
2
C
6
I
PA
k
n
a
Be
c
n
e
r
e
f
e
R2
/
e
c
n
e
r
e
f
e
R
2
-
8
0
3
2
C
6
I
PB
k
n
a
Be
c
n
e
r
e
f
e
R
X
2e
c
n
e
r
e
f
e
R
3
-
8
0
3
2
C
6
I
PA
k
n
a
Be
c
n
e
r
e
f
e
R
X
2e
c
n
e
r
e
f
e
R
3
-
8
0
3
2
C
6
I
PB
k
n
a
Be
c
n
e
r
e
f
e
R
X
4e
c
n
e
r
e
f
e
R
X
2
4
-
8
0
3
2
C
6
I
PB
k
n
a
B
r
o
A
k
n
a
Be
c
n
e
r
e
f
e
R
X
2e
c
n
e
r
e
f
e
R
X
2
6
-
8
0
3
2
C
6
I
PA
k
n
a
Be
c
n
e
r
e
f
e
R2
/
e
c
n
e
r
e
f
e
R
r
o
e
c
n
e
r
e
f
e
R
6
-
8
0
3
2
C
6
I
PB
k
n
a
Be
c
n
e
r
e
f
e
R
X
2
r
o
e
c
n
e
r
e
f
e
Re
c
n
e
r
e
f
e
R
AvailablePI6C2308Configurations
2
S1
S]
4
-
1
[
A
K
L
C]
4
-
1
[
B
K
L
Ce
c
r
u
o
S
t
u
p
t
u
On
w
o
d
t
u
h
S
L
L
P
00
Z
-i
HZ
-i
HL
L
PY
01
e
c
n
e
r
e
f
e
R
=
n
e
v
ir
D2
/
e
c
n
e
r
e
f
e
R
=
n
e
v
ir
De
c
n
e
r
e
f
e
RY
10
L
L
P
=
n
e
v
ir
DL
L
P
=
n
e
v
ir
DL
L
PN
11
L
L
P
=
n
e
v
ir
D2
/
L
L
P
=
n
e
v
ir
DL
L
PN
Select Input Decoding for PI6C2308-6



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com