| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
L3000N bảng dữ liệu(PDF) 31 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
L3000N bảng dữ liệu(HTML) 31 Page - STMicroelectronics |
|
31 / 32 page ![]() H1 H2 H3 Dia.2 Dia.4 H4 Dia.3 G G1 D D F1 A E B FLEX15 b1 F FLEXIWATT 15 PACKAGE MECHANICAL DATA DIM. mm inch MIN. TYP. MAX. MIN. TYP. MAX. A 5.00 0.196 B 1.90 0.074 b1 0.1 0.004 D4 ° (typ.) E 0.30 0.012 F 0.90 0.035 F1 0.57 0.022 G 1.77 1.9 2.03 0.070 0.075 0.080 G1 26.77 1.054 H1 29.00 1.142 H2 28.00 1.102 H3 17.00 0.669 H4 0.80 0.031 L 19.05 19.95 0.75 0.785 L1 1.10 1.40 0.043 0.055 L2 2.60 2.90 0.102 0.114 L3 15.35 15.65 0.604 0.616 N1 10 0.394 N3 6.8 0.268 N4 3.8 0.15 Dia1 13.00 0.511 Dia2 14.00 0.551 Dia3 2.50 0.098 Dia4 12.00 0.472 L3000N - L3092 31/32 |