công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

DSEP15-06AS bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

tên linh kiện DSEP15-06AS
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultra fast Rectifier
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
Trang chủ  http://www.iscsemi.cn
Logo ISC - Inchange Semiconductor Company Limited

DSEP15-06AS bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

  DSEP15-06AS Datasheet HTML 1Page - Inchange Semiconductor Company Limited DSEP15-06AS Datasheet HTML 2Page - Inchange Semiconductor Company Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
isc website:www.iscsemi.com
isc & iscsemi is registered trademark
1
Ultra fast Rectifier
DSEP15-06AS
FEATURES
·
With TO-263 packaging
·
Metal silicon junction, majority carrier conduction
·
Low power loss, high efficiency
·
Guardring for overvoltage protection
·
High surge capability
·
Minimum Lot-to-Lot variations for robust device
performance and reliable operation
APPLICATIONS
·
Switching power supply
·
High frequency inverters
·
Reverse battery protection
·
Polarity protection applications
ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS(Ta=25℃)
SYMBOL
PARAMETER
VALUE
UNI
T
VRRM
VRMS
VR
Peak Repetitive Reverse Voltage
RMS Voltage
DC Blocking Voltage
600
V
IF(AV)
Average Rectified Forward Current @Tc=140℃
15
A
IFSM
Nonrepetitive Peak Surge Current
10 ms single half sine-wave superimposed on
rated load conditions;One shot
110
A
PD
Maximum Power Dissipation
95
W
Tj
Junction Temperature
-40~175
℃
Tstg
Storage Temperature Range
-55~175
℃


Số phần tương tự - DSEP15-06AS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
IXYS Corporation
DSEP15-06A IXYS-DSEP15-06A Datasheet
124Kb / 5P
High Performance Fast Recovery Diode Low Loss and Soft Recovery Single Diode
logo
Inchange Semiconductor ...
DSEP15-06A ISC-DSEP15-06A Datasheet
404Kb / 2P
Fast Recovery Rectifier Diode
More results

Mô tả tương tự - DSEP15-06AS

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Solid States Devices, I...
RC0065 SSDI-RC0065_15 Datasheet
48Kb / 2P
ULTRA FAST RECTIFIER
RC0146C SSDI-RC0146C_15 Datasheet
107Kb / 2P
Ultra Fast Rectifier
RU0019D SSDI-RU0019D_15 Datasheet
153Kb / 2P
Ultra Fast Rectifier
RU0073D SSDI-RU0073D_15 Datasheet
81Kb / 2P
ULTRA FAST RECTIFIER
RU0081 SSDI-RU0081_15 Datasheet
318Kb / 2P
ULTRA FAST RECTIFIER
RU0085 SSDI-RU0085_15 Datasheet
313Kb / 2P
ULTRA FAST RECTIFIER
RU0121D SSDI-RU0121D_15 Datasheet
46Kb / 2P
ULTRA FAST RECTIFIER
RU0143D SSDI-RU0143D_15 Datasheet
95Kb / 2P
ULTRA FAST RECTIFIER
logo
Jinan Jing Heng Electro...
UF4001 JINGHENG-UF4001 Datasheet
63Kb / 2P
ULTRA FAST RECTIFIER
logo
Inchange Semiconductor ...
DSEP40-03AS ISC-DSEP40-03AS Datasheet
278Kb / 2P
Ultra fast Rectifier
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com