công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

3000191 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 3000191
Giải thích chi tiết về linh kiện  FBRI 4-5 N
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT

3000191 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - PHOENIX CONTACT

  3000191 Datasheet HTML 1Page - PHOENIX CONTACT 3000191 Datasheet HTML 2Page - PHOENIX CONTACT  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Page 1 / 2
http://www.phoenixcontact.de
Feb 3, 2011
Extract from the online
catalog
 
FBRI 4-5 N
Order No.: 3000191
http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=3000191
 
 
Fixed bridge, Number of positions: 4, Color: silver
 
Commercial data
GTIN (EAN)
4
017918
089641
sales group
A900
Pack
10 pcs.
Customs tariff
85389099
Catalog page information
Page 354 (CL-2009)
Product notes
WEEE/RoHS-compliant since:
01/01/2003
http://
www.download.phoenixcontact.com
Please note that the data given
here has been taken from the
online catalog. For comprehensive
information and data, please refer
to the user documentation. The
General Terms and Conditions of
Use apply to Internet downloads.


Số phần tương tự - 3000191

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
List of Unclassifed Man...
30001 ETC2-30001 Datasheet
32Kb / 2P
MATERIAL SAFETY DATA SHEET
logo
PHOENIX CONTACT
3000133 PHOENIX-3000133 Datasheet
49Kb / 2P
Fixed bridge - FBRNI 6-5 N
logo
SUYIN USA, INC.
300013MJ003M200ZA SUYIN-USA-300013MJ003M200ZA Datasheet
97Kb / 1P
3.00mm PITCH BATTERY CONN
logo
Recom International Pow...
30001450 RECOM-30001450 Datasheet
518Kb / 8P
15 Watt Single & Dual Output
logo
Winchester Electronics ...
300014IV WINCHESTER-300014IV Datasheet
268Kb / 1P
Modular Plugs
More results

Mô tả tương tự - 3000191

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
2770642 PHOENIX-2770642 Datasheet
64Kb / 2P
FBRI 10-5 N
3000188 PHOENIX-3000188 Datasheet
57Kb / 2P
Fixed bridge - FBRI 5-5 N
3000201 PHOENIX-3000201 Datasheet
65Kb / 2P
FBRI 3-5 N
3000227 PHOENIX-3000227 Datasheet
64Kb / 2P
FBRI 2-5 N
3000256 PHOENIX-3000256 Datasheet
68Kb / 2P
FBRI 6-5 N
3000269 PHOENIX-3000269 Datasheet
47Kb / 2P
Fixed bridge - FBRI 7-5 N
3000272 PHOENIX-3000272 Datasheet
72Kb / 2P
FBRI 8-5 N
3000285 PHOENIX-3000285 Datasheet
47Kb / 2P
Fixed bridge - FBRI 9-5 N
3000515 PHOENIX-3000515 Datasheet
73Kb / 2P
FBRI 20-5 N
3006823 PHOENIX-3006823 Datasheet
75Kb / 2P
FBRI 40-5 N
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com