công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2966838 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 2966838
Giải thích chi tiết về linh kiện  FBST 500-PLC GY
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT

2966838 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - PHOENIX CONTACT

  2966838 Datasheet HTML 1Page - PHOENIX CONTACT 2966838 Datasheet HTML 2Page - PHOENIX CONTACT 2966838 Datasheet HTML 3Page - PHOENIX CONTACT  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Page 1 / 3
http://www.phoenixcontact.de
Mar 24, 2010
Extract from the online
catalog
 
FBST 500-PLC GY
Order No.: 2966838
http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2966838
 
 
Continuous plug-in bridge, Length: 500 mm, Color: gray
 
Commercial data
EAN
4017918130657
Pack
20 pcs.
Customs tariff
85389099
Weight/Piece
0.041035 KG
Catalog page information
Page 111 (TT-2009)
Product notes
WEEE/RoHS-compliant since:
04/27/2006
http://
www.download.phoenixcontact.com
Please note that the data given
here has been taken from the
online catalog. For comprehensive
information and data, please refer
to the user documentation. The
General Terms and Conditions of
Use apply to Internet downloads.
Technical data
General
Length
500 mm
Color
gray


Số phần tương tự - 2966838

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
2966838 PHOENIX-2966838 Datasheet
181Kb / 3P
Accessories for the PLC INTERFACE Series
More results

Mô tả tương tự - 2966838

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
2966692 PHOENIX-2966692 Datasheet
78Kb / 3P
FBST 500-PLC BU
2966786 PHOENIX-2966786 Datasheet
78Kb / 3P
FBST 500-PLC RD
2966812 PHOENIX-2966812 Datasheet
73Kb / 2P
FBST 6-PLC BU
2966825 PHOENIX-2966825 Datasheet
61Kb / 2P
Single plug-in bridge - FBST 6-PLC GY
2967691 PHOENIX-2967691 Datasheet
74Kb / 2P
FBST 14-PLC BK
5435462 PHOENIX-5435462 Datasheet
63Kb / 3P
Printed-circuit board connector - BCP-500-18 GY
5435475 PHOENIX-5435475 Datasheet
63Kb / 3P
Printed-circuit board connector - BCP-500-19 GY
5435336 PHOENIX-5435336 Datasheet
75Kb / 5P
Printed-circuit board connector - BCP-500- 5 GY
5435433 PHOENIX-5435433 Datasheet
63Kb / 3P
Printed-circuit board connector - BCP-500-15 GY
5435394 PHOENIX-5435394 Datasheet
63Kb / 3P
Printed-circuit board connector - BCP-500-11 GY
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com