công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

2966786 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 2966786
Giải thích chi tiết về linh kiện  FBST 500-PLC RD
PDF  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT

2966786 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - PHOENIX CONTACT

  2966786 Datasheet HTML 1Page - PHOENIX CONTACT 2966786 Datasheet HTML 2Page - PHOENIX CONTACT 2966786 Datasheet HTML 3Page - PHOENIX CONTACT  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Page 1 / 3
http://www.phoenixcontact.de
Mar 24, 2010
Extract from the online
catalog
 
FBST 500-PLC RD
Order No.: 2966786
http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2966786
 
 
Continuous plug-in bridge, Length: 500 mm, Color: red
 
Commercial data
EAN
4017918130602
Pack
20 pcs.
Customs tariff
85389099
Weight/Piece
0.040788 KG
Catalog page information
Page 114 (IF-2009)
Product notes
WEEE/RoHS-compliant since:
04/26/2006
http://
www.download.phoenixcontact.com
Please note that the data given
here has been taken from the
online catalog. For comprehensive
information and data, please refer
to the user documentation. The
General Terms and Conditions of
Use apply to Internet downloads.
Technical data
General
Length
500 mm
Color
red


Số phần tương tự - 2966786

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
2966786 PHOENIX-2966786 Datasheet
181Kb / 3P
Accessories for the PLC INTERFACE Series
2966786 PHOENIX-2966786 Datasheet
846Kb / 10P
Electronic circuit breaker
2010-12-17
2966786 PHOENIX-2966786 Datasheet
895Kb / 10P
Electronic circuit breaker
2010-12-17
2966786 PHOENIX-2966786 Datasheet
881Kb / 10P
Electronic circuit breaker
2010-12-17
2966786 PHOENIX-2966786 Datasheet
759Kb / 9P
Selective circuit breaker
2009-11-17
More results

Mô tả tương tự - 2966786

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
1623390 PHOENIX-1623390 Datasheet
80Kb / 3P
Photovoltaic connector - PV-FT-CM-C-6-500-RD
2966692 PHOENIX-2966692 Datasheet
78Kb / 3P
FBST 500-PLC BU
2966812 PHOENIX-2966812 Datasheet
73Kb / 2P
FBST 6-PLC BU
2966825 PHOENIX-2966825 Datasheet
61Kb / 2P
Single plug-in bridge - FBST 6-PLC GY
2966838 PHOENIX-2966838 Datasheet
80Kb / 3P
FBST 500-PLC GY
2967691 PHOENIX-2967691 Datasheet
74Kb / 2P
FBST 14-PLC BK
3025079 PHOENIX-3025079 Datasheet
46Kb / 2P
Plug-in bridge - FBST 3-5
3025082 PHOENIX-3025082 Datasheet
46Kb / 2P
Plug-in bridge - FBST 4-5
3025095 PHOENIX-3025095 Datasheet
47Kb / 2P
Plug-in bridge - FBST 5-5
3025147 PHOENIX-3025147 Datasheet
46Kb / 2P
Plug-in bridge - FBST 10-5
More results


Html Pages

1 2 3


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com