công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PJM3018NSA bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd,

tên linh kiện PJM3018NSA
Giải thích chi tiết về linh kiện  N- Enhancement Mode Field Effect Transistor
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PJSEMI [Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd,]
Trang chủ  http://www.pingjingsemi.com/MainEn/Main.aspx
Logo PJSEMI - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd,

PJM3018NSA bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd,

  PJM3018NSA Datasheet HTML 1Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd, PJM3018NSA Datasheet HTML 2Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd, PJM3018NSA Datasheet HTML 3Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd, PJM3018NSA Datasheet HTML 4Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd, PJM3018NSA Datasheet HTML 5Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd, PJM3018NSA Datasheet HTML 6Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd,  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 6 page
background image
PJM3018NSA
N- Enhancement Mode Field Effect Transistor
www.pingjingsemi.com
Revision:1.0 Nov-2018
5 / 6
Recommended condition of reflow soldering
Recommended peak temperature is over 245 ℃. If peak temperature is below 245 ℃, you may adjust
the following parameters:
Time length of peak temperature (longer)
Time length of soldering (longer)
Thickness of solder paste (thicker)
Conditions of hand soldering
Temperature: 370 ℃
Time: 3s max.
Times: one time
Storage conditions
Temperature
5 to 40 ℃
Humidity
30 to 80% RH
Recommended period
One year after manufacturing
Conditions of Soldering and Storage



Html Pages

1 2 3 4 5 6


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com