công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

M41T81S bảng dữ liệu(PDF) 26 Page - STMicroelectronics

tên linh kiện M41T81S
Giải thích chi tiết về linh kiện  Serial Access Real-Time Clock with Alarms
PDF  29 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Trang chủ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M41T81S bảng dữ liệu(HTML) 26 Page - STMicroelectronics

Back Button M41T81S Datasheet HTML 21Page - STMicroelectronics M41T81S Datasheet HTML 22Page - STMicroelectronics M41T81S Datasheet HTML 23Page - STMicroelectronics M41T81S Datasheet HTML 24Page - STMicroelectronics M41T81S Datasheet HTML 25Page - STMicroelectronics M41T81S Datasheet HTML 26Page - STMicroelectronics M41T81S Datasheet HTML 27Page - STMicroelectronics M41T81S Datasheet HTML 28Page - STMicroelectronics M41T81S Datasheet HTML 29Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 26 / 29 page
background image
M41T81S
26/29
Figure 20. SOX18 – 18-lead Plastic Small Outline, 300mils, Embedded Crystal, Outline
Note: Drawing is not to scale.
Table 15. SOX18 – 18-lead Plastic Small Outline, 300mils, Embedded Crystal, Package Mech.
Symbol
millimeters
inches
Typ
Min
Max
Typ
Min
Max
A
2.44
2.69
0.096
0.106
A1
0.15
0.31
0.006
0.012
A2
2.29
2.39
0.090
0.094
B
0.41
0.51
0.016
0.020
C
0.20
0.31
0.008
0.012
D
11.61
11.56
11.66
0.457
0.455
0.459
ddd
0.10
0.004
E
7.57
7.67
0.298
0.302
e1.27–
–
0.050
–
–
H
10.16
10.52
0.400
0.414
L
0.51
0.81
0.020
0.032
α
0°
8°
0°
8°
N
18
18
E
9
e
D
C
H
10
18
1
B
SO-J
A1
L
A1
α
h x 45
°
A
A2
ddd



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com