công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

92875310 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - Adels-Contact

tên linh kiện 92875310
Giải thích chi tiết về linh kiện  AC 164 VLS/315 100 white "Dca"
PDF  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ADELS [Adels-Contact]
Trang chủ  https://www.adels-contact.com/
Logo ADELS - Adels-Contact

92875310 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - Adels-Contact

  92875310 Datasheet HTML 1Page - Adels-Contact  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
09/12/2019
Connectors System AC 164
Cables
AC 164 VLS/315 100 white "Dca"
Connection Cable, 3 pole, white, Coding: 1 (Mains), Cable
Type: H05Z1Z1-F, Core Cross-Section: 1.5 mm², Fire Class: Dca,
Length: 1.00 m, Voltage Rating: 250 V, Current Rating: 16 A
Order Info
Reference Number (ref. no.)
92875310
Applications
Lighting, Installation, Electrical Appliances
PU
75
EAN
4028012122707
Type
Type
Connection Cable
Number of poles
3 pole
Colour
white
Coding
1 (Mains)
PE Function
yes
Protection Against Incorrect Plugging
yes
Latch
yes
Technical Data
Voltage Rating
250 V
Current Rating
16 A
Insulating Material
PA 6.6
Contact Material
Brass
max. Ambient Temperature Operation
70 °C
IP Code
IP20
IP Code when Plugged
IP40
Type of Conductor Flexible
yes
Cable Type
H05Z1Z1-F
Core Cross-Section
1.5 mm²
Fire Class
Dca
Length
1.00 m
Approbation EN61535
AC 164_EN61535_20190125_DEKRA_ENEC_71-107174_web.pdf


Số phần tương tự - 92875310

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Adels-Contact
92875305 ADELS-92875305 Datasheet
121Kb / 1P
AC 164 VLS/315 050 white Dca
09/12/2019
92875320 ADELS-92875320 Datasheet
121Kb / 1P
AC 164 VLS/315 200 white Dca
09/12/2019
92875330 ADELS-92875330 Datasheet
121Kb / 1P
AC 164 VLS/315 300 white Dca
09/12/2019
92875340 ADELS-92875340 Datasheet
121Kb / 1P
AC 164 VLS/315 400 white "Dca"
09/12/2019
More results

Mô tả tương tự - 92875310

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Adels-Contact
9B875310 ADELS-9B875310 Datasheet
121Kb / 1P
AC 164 VLS/315 100 white B2ca
09/12/2019
14875310 ADELS-14875310 Datasheet
121Kb / 1P
AC 164 VLS/315 100 white
09/12/2019
92815310 ADELS-92815310 Datasheet
118Kb / 1P
AC 164 ALSS/315 100 white "Dca"
09/12/2019
92875305 ADELS-92875305 Datasheet
121Kb / 1P
AC 164 VLS/315 050 white Dca
09/12/2019
92875320 ADELS-92875320 Datasheet
121Kb / 1P
AC 164 VLS/315 200 white Dca
09/12/2019
92875330 ADELS-92875330 Datasheet
121Kb / 1P
AC 164 VLS/315 300 white Dca
09/12/2019
92875340 ADELS-92875340 Datasheet
121Kb / 1P
AC 164 VLS/315 400 white "Dca"
09/12/2019
92876310 ADELS-92876310 Datasheet
124Kb / 1P
AC 164 VLS/315 100 black Dca
09/12/2019
9D875410 ADELS-9D875410 Datasheet
121Kb / 1P
AC 164 VLS/415 100 white Dca
23/12/2019
9D875510 ADELS-9D875510 Datasheet
122Kb / 1P
AC 164 VLS/515 100 white Dca
23/12/2019
More results


Html Pages

1


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com