công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

D2KB2 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Bytesonic Electronics Co., Ltd.

tên linh kiện D2KB2
Giải thích chi tiết về linh kiện  GLASS PASSIVATED BRIDGE RECTIFIERS
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  BYTESONIC [Bytesonic Electronics Co., Ltd.]
Trang chủ  http://www.bytesonic.com/en/index.php
Logo BYTESONIC - Bytesonic Electronics Co., Ltd.

D2KB2 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Bytesonic Electronics Co., Ltd.

  D2KB2 Datasheet HTML 1Page - Bytesonic Electronics Co., Ltd. D2KB2 Datasheet HTML 2Page - Bytesonic Electronics Co., Ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
RATING AND CHARACTERTIC CURVES D2KB05 thru D2KB10
NUMBER OF CYCLETS AT 60Hz
FIG.2-MAXIMUM NON-REPETITIVE SURGE CURRENT
0
10
100
80
90
1
20
40
60
2
50
20
5
PULSE WIDTH 8.3ms
SINGLE HALF-SINE-WAVE
(JEDEC METHOD)
100.0
10.0
1.0
0.1
0.01
0
20
40
60
80
100
PERCENT OF RATED PEAK REVERSE VOLTAGE,(%)
FIG.5-TYPICAL REVERSE CHARACTERISTICS
SINGLE PHASE HALF WAVE 60Hz
RESISTIVE OR INDUCTIVE LOAD
FIG.1-DERATING CURVE OUTPUT
RECTIFIED CURRENT
CASE TEMPERATURE,
°C
60
120
140
0.0
0.1
1.0
6.0
100
80
40
20
0
3.0
4.0
2.0
5.0
150
TJ=150
°C
TJ=125
°C
TJ=25
°C
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
0.01
0.1
1.0
10.0
20.0
0
0.2
FIG.3-TYPICAL FORWARD CHARACTERISTICS
INSTANTANEOUS FORWARD VOLTAGE. VOLTS
TC=125
°C
Pulse Width = 300μs
1% Duty Cycle
TC=25
°C
Version 1.0
2018/3/23
http://www.bytesonic.com.tw



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com