công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MMBT4140 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd,

tên linh kiện MMBT4140
Giải thích chi tiết về linh kiện  NPN Transistor
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PJSEMI [Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd,]
Trang chủ  http://www.pingjingsemi.com/MainEn/Main.aspx
Logo PJSEMI - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd,

MMBT4140 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd,

  MMBT4140 Datasheet HTML 1Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd, MMBT4140 Datasheet HTML 2Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd, MMBT4140 Datasheet HTML 3Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd, MMBT4140 Datasheet HTML 4Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd,  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
3 / 4
Electrical Characteristics Curves
MMBT4140
NPN Transistor
www.pingjingsemi.com
Revision:1.0 May-2019
0
1000
200
400
600
800
10-1
1
10
IC (mA)
hFE
102
103
104
VCE = 5 V
Ta=150°C
Ta=25°C
Ta=-55°C
10
1
10-1
1
10
10
10-
2
103 1
104
IC (mA)
VBE
(V)
VCE = 5 V
Ta=-55°C
Ta=25°C
Ta=150°C
103
102
10
1
1
10
102
IC (mA)
VCEsat
(mV)
103
104
IC/IB=10
Ta=-55°C
Ta=25°C
Ta=150°C
0
200
fT
(MHz)
IC (mA)
1000
400
300
100
0
200
400
600
800
VCE = 10 V



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com