công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

74AHC139-Q100 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

tên linh kiện 74AHC139-Q100
Giải thích chi tiết về linh kiện  Dual 2-to-4 line decoder/demultiplexer
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEXPERIA [Nexperia B.V. All rights reserved]
Trang chủ  https://www.nexperia.com/
Logo NEXPERIA - Nexperia B.V. All rights reserved

74AHC139-Q100 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Nexperia B.V. All rights reserved

  74AHC139-Q100 Datasheet HTML 1Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74AHC139-Q100 Datasheet HTML 2Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74AHC139-Q100 Datasheet HTML 3Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74AHC139-Q100 Datasheet HTML 4Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74AHC139-Q100 Datasheet HTML 5Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74AHC139-Q100 Datasheet HTML 6Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74AHC139-Q100 Datasheet HTML 7Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74AHC139-Q100 Datasheet HTML 8Page - Nexperia B.V. All rights reserved 74AHC139-Q100 Datasheet HTML 9Page - Nexperia B.V. All rights reserved Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 16 page
background image
© Nexperia B.V. 2017. All rights reserved
74AHC_AHCT139_Q100
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
Product data sheet
Rev. 1 — 5 June 2013
3 of 16
Nexperia
74AHC139-Q100; 74AHCT139-Q100
Dual 2-to-4 line decoder/demultiplexer
5.
Pinning information
5.1 Pinning
5.2 Pin description
Fig 3.
Functional diagram
mna780
1Y0
1Y1
1Y2
1Y3
7
6
5
4
1A0
1A1
1E
1
3
2
2Y0
2Y1
2Y2
2Y3
9
10
11
12
2A0
2A1
2E
15
13
14
DECODER
DECODER
Fig 4.
Pin configuration
Table 2.
Pin description
Symbol
Pin
Description
1E
1
enable input (active LOW)
1A0
2
address input
1A1
3
address input
1Y0
4
output
1Y1
5
output



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com