công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

AT17F080-30JC bảng dữ liệu(PDF) 12 Page - ATMEL Corporation

tên linh kiện AT17F080-30JC
Giải thích chi tiết về linh kiện  FPGA CONFIGURATION FLASH MEMORY
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ATMEL [ATMEL Corporation]
Trang chủ  http://www.atmel.com
Logo ATMEL - ATMEL Corporation

AT17F080-30JC bảng dữ liệu(HTML) 12 Page - ATMEL Corporation

Back Button AT17F080-30JC Datasheet HTML 8Page - ATMEL Corporation AT17F080-30JC Datasheet HTML 9Page - ATMEL Corporation AT17F080-30JC Datasheet HTML 10Page - ATMEL Corporation AT17F080-30JC Datasheet HTML 11Page - ATMEL Corporation AT17F080-30JC Datasheet HTML 12Page - ATMEL Corporation AT17F080-30JC Datasheet HTML 13Page - ATMEL Corporation AT17F080-30JC Datasheet HTML 14Page - ATMEL Corporation AT17F080-30JC Datasheet HTML 15Page - ATMEL Corporation AT17F080-30JC Datasheet HTML 16Page - ATMEL Corporation Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 12 / 19 page
background image
12
3039I–CNFG–2/05
AT17F040/080
Notes:
1. AC test lead = 50 pF.
2. Float delays are measured with 5 pF AC loads. Transition is measured ± 200 mV from steady-state active levels.
16.1
AC Characteristics When Cascading
Symbol
Description
AT17F040
AT17F080
Units
Min
Max
Min
Max
TCDF
(3)
CLK to Data Float Delay
Commercial
60
50
ns
Industrial
60
50
ns
TOCK
(2)
CLK to CEO Delay
Commercial
55
50
ns
Industrial
60
55
ns
T
OCE
(2)
CE to CEO Delay
Commercial
55
35
ns
Industrial
60
40
ns
TOOE
(2)
RESET/OE to CEO Delay
Commercial
40
35
ns
Industrial
45
35
ns
FMAX
Maximum Input Clock Frequency
Commercial
33
33
MHz
Industrial
33
33
MHz



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com