công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

MB90553APF bảng dữ liệu(PDF) 21 Page - fujitsu semiconductor

tên linh kiện MB90553APF
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-bit Proprietary Microcontroller
PDF  74 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FUJITSU [fujitsu semiconductor]
Trang chủ  
Logo FUJITSU - fujitsu semiconductor

MB90553APF bảng dữ liệu(HTML) 21 Page - fujitsu semiconductor

Back Button MB90553APF Datasheet HTML 17Page - fujitsu semiconductor MB90553APF Datasheet HTML 18Page - fujitsu semiconductor MB90553APF Datasheet HTML 19Page - fujitsu semiconductor MB90553APF Datasheet HTML 20Page - fujitsu semiconductor MB90553APF Datasheet HTML 21Page - fujitsu semiconductor MB90553APF Datasheet HTML 22Page - fujitsu semiconductor MB90553APF Datasheet HTML 23Page - fujitsu semiconductor MB90553APF Datasheet HTML 24Page - fujitsu semiconductor MB90553APF Datasheet HTML 25Page - fujitsu semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 21 / 74 page
background image
MB90550A Series
21
s I/O MAP
(Continued)
Address
Register name
Abbreviated
register name
Read/write
Resource name
Initial value
00H
Port 0 data register
PDR0
R/W
Port 0
XXXXXXXX
01H
Port 1 data register
PDR1
R/W
Port 1
XXXXXXXX
02H
Port 2 data register
PDR2
R/W
Port 2
XXXXXXXX
03H
Port 3 data register
PDR3
R/W
Port 3
XXXXXXXX
04H
Port 4 data register
PDR4
R/W
Port 4
XXXXXXXX
05H
Port 5 data register
PDR5
R/W
Port 5
_ _ 1 1 1 1 1 1
06H
Port 6 data register
PDR6
R/W
Port 6
XXXXXXXX
07H
Port 7 data register
PDR7
R/W
Port 7
XXXXXXXX
08H
Port 8 data register
PDR8
R/W
Port 8
XXXXXXXX
09H
Port 9 data register
PDR9
R/W
Port 9
XXXXXXXX
0AH
Port A data register
PDRA
R/W
Port A
_ _ _XXXXX
0BH to
0FH
(Disabled)
10H
Port 0 direction register
DDR0
R/W
Port 0
0 0 0 0 0 0 0 0
11H
Port 1 direction register
DDR1
R/W
Port 1
0 0 0 0 0 0 0 0
12H
Port 2 direction register
DDR2
R/W
Port 2
0 0 0 0 0 0 0 0
13H
Port 3 direction register
DDR3
R/W
Port 3
0 0 0 0 0 0 0 0
14H
Port 4 direction register
DDR4
R/W
Port 4
0 0 0 0 0 0 0 0
15H
(Disabled)
16H
Port 6 direction register
DDR6
R/W
Port 6
0 0 0 0 0 0 0 0
17H
Port 7 direction register
DDR7
R/W
Port 7
0 0 0 0 0 0 0 0
18H
Port 8 direction register
DDR8
R/W
Port 8
0 0 0 0 0 0 0 0
19H
Port 9 direction register
DDR9
R/W
Port 9
0 0 0 0 0 0 0 0
1AH
Port A direction register
DDRA
R/W
Port A
_ _ _ 0 0 0 0 0
1BH
Port 4 output pin register
ODR4
R/W
Port 4
0 0 0 0 0 0 0 0
1CH
Port 0 resistor setting register
RDR0
R/W
Port 0
0 0 0 0 0 0 0 0
1DH
Port 1 resistor setting register
RDR1
R/W
Port 1
0 0 0 0 0 0 0 0
1EH
(Disabled)
1FH
Analog input enable register
ADER
R/W
Port 6,
A/D converter
1 1 1 1 1 1 1 1
20H
Serial mode register
SMR
R/W
UART
0 0 0 0 0 0 0 0
21H
Serial control register
SCR
R/W
0 0 0 0 0 10 0
22H
Serial input data register /
serial output data register
SIDR/SODR
R/W
XXXXXXXX
23H
Serial status register
SSR
R/W
0 0 0 0 1 _ 0 0



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com