công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

0809735 bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - PHOENIX CONTACT

tên linh kiện 0809735
Giải thích chi tiết về linh kiện  Zack Marker strip, flat - ZBF 12: UNPRINTED
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Trang chủ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT

0809735 bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - PHOENIX CONTACT

  0809735 Datasheet HTML 1Page - PHOENIX CONTACT 0809735 Datasheet HTML 2Page - PHOENIX CONTACT  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
https://www.phoenixcontact.com/us/produkte/0809735
19.09.2012   Page 1 / 2
Zack Marker strip, flat - ZBF 12: UNPRINTED - 0809735
Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in
the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid
(http://download.phoenixcontact.com)
Zack Marker strip, flat, Strip, white, Unlabeled, Can be labeled with: Plotter, Mounting type: Snap into
flat marker groove, For terminal block width: 12 mm, Lettering field: 5.15 x 12.15 mm
The illustration shows the 15 mm
wide version
Why buy this product
 Can be labeled with CMS computer marking system or by hand using B-STIFT
 Sealing caps with external or inner thread
 Printed or unprinted marking labels
 Consists of five individual labels with 17.5 mm pitch
 Labeling service: Phoenix Contact can custom-label all zack marker strip markers according to your requirements
 Flat zack marker strips
Key commercial data
Packing unit
1
Minimum order quantity
10
Catalog page
Page 69 (CL2-2011)
GTIN
Custom tariff number
39269097
Country of origin
GERMANY
Technical data
General
Width (a)
12 mm
Color
white
Inflammability class according to UL 94
V2
Wipe resistance
DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Ambient temperature (operation)
-40 °C ... 100 °C
Components
free from silicone and halogen
Material
PA
Number of individual labels
5
Number of individual labels per row
5


Số phần tương tự - 0809735

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
0809735 PHOENIX-0809735 Datasheet
100Kb / 5P
UW 16
More results

Mô tả tương tự - 0809735

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
PHOENIX CONTACT
0808587 PHOENIX-0808587 Datasheet
51Kb / 2P
Zack Marker strip, flat - ZBF 4: UNPRINTED
0808613 PHOENIX-0808613 Datasheet
51Kb / 2P
Zack Marker strip, flat - ZBF 4/WH-100:UNPRINTED
0808710 PHOENIX-0808710 Datasheet
54Kb / 2P
Zack Marker strip, flat - ZBF 6 UNPRINTED
0808736 PHOENIX-0808736 Datasheet
55Kb / 2P
Zack Marker strip, flat - ZBF 6/WH-100: UNPRINTED
0811202 PHOENIX-0811202 Datasheet
54Kb / 2P
Zack Marker strip, flat - ZBF 15: UNPRINTED
0825019 PHOENIX-0825019 Datasheet
55Kb / 2P
Zack Marker strip, flat - ZBF 15 CUS
0825030 PHOENIX-0825030 Datasheet
58Kb / 3P
Zack Marker strip, flat - ZBF 8 CUS
0827464 PHOENIX-0827464 Datasheet
62Kb / 3P
Zack Marker strip, flat - ZBF 16:UNPRINTED
0829134 PHOENIX-0829134 Datasheet
56Kb / 3P
Zack Marker strip, flat - ZBF 13 CUS
0809942 PHOENIX-0809942 Datasheet
66Kb / 4P
Zack Marker strip, flat - ZBF 7,5:UNBEDRUCKT
09/11/2020
More results


Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com