công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

KMM5328004CSWG bảng dữ liệu(PDF) 13 Page - Samsung semiconductor

tên linh kiện KMM5328004CSWG
Giải thích chi tiết về linh kiện  8M x 32 DRAM SIMM Using 4Mx16, 4K Refresh, 5V
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SAMSUNG [Samsung semiconductor]
Trang chủ  http://www.samsung.com/Products/Semiconductor
Logo SAMSUNG - Samsung semiconductor

KMM5328004CSWG bảng dữ liệu(HTML) 13 Page - Samsung semiconductor

Back Button KMM5328004CSWG Datasheet HTML 9Page - Samsung semiconductor KMM5328004CSWG Datasheet HTML 10Page - Samsung semiconductor KMM5328004CSWG Datasheet HTML 11Page - Samsung semiconductor KMM5328004CSWG Datasheet HTML 12Page - Samsung semiconductor KMM5328004CSWG Datasheet HTML 13Page - Samsung semiconductor KMM5328004CSWG Datasheet HTML 14Page - Samsung semiconductor KMM5328004CSWG Datasheet HTML 15Page - Samsung semiconductor KMM5328004CSWG Datasheet HTML 16Page - Samsung semiconductor KMM5328004CSWG Datasheet HTML 17Page - Samsung semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 13 / 21 page
background image
DRAM MODULE
KMM5328004CSW/CSWG
RAS
VIH -
VIL -
CAS
VIH -
VIL -
A
VIH -
VIL -
W
VIH -
VIL -
OE
VIH -
VIL -
COLUMN
ADDRESS
ROW
ADDR.
tRASP
tRP
tRCD
tASR
tCRP
Don
′t care
HYPER PAGE WRITE CYCLE ( EARLY WRITE )
Undefined
VIH -
VIL -
DQ
tRHCP
tRAD
tRAH
tCAH
tCAH
tASC
tCAH
tASC
VALID
DATA-IN
tDS
¡ó
COLUMN
ADDRESS
COLUMN
ADDRESS
tCAS
tCP
tCAS
tCP
tCAS
tRSH
¡ó
tCSH
tASC
¡ó
¡ó
tWP
tWCS
tWCH
tWP
tWCS
tWCH
tWP
tWCS
tWCH
¡ó
¡ó
¡ó
VALID
DATA-IN
VALID
DATA-IN
¡ó
¡ó
tDH
tDS
tDH
tDS
tDH
tCWL
tCWL
tCWL
tRWL
NOTE : DOUT = OPEN
tHPC
tHPC



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com