công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

05200083 bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - Testo SE & Co. KGaA

tên linh kiện 05200083
Giải thích chi tiết về linh kiện  Humidity/temperature measuring instrument
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TESTO [Testo SE & Co. KGaA]
Trang chủ  https://www.testo.com/en-US/
Logo TESTO - Testo SE & Co. KGaA

05200083 bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - Testo SE & Co. KGaA

  05200083 Datasheet HTML 1Page - Testo SE & Co. KGaA 05200083 Datasheet HTML 2Page - Testo SE & Co. KGaA 05200083 Datasheet HTML 3Page - Testo SE & Co. KGaA 05200083 Datasheet HTML 4Page - Testo SE & Co. KGaA 05200083 Datasheet HTML 5Page - Testo SE & Co. KGaA 05200083 Datasheet HTML 6Page - Testo SE & Co. KGaA 05200083 Datasheet HTML 7Page - Testo SE & Co. KGaA 05200083 Datasheet HTML 8Page - Testo SE & Co. KGaA  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 8 page
background image
0554 0188
0554 0190
Radio module for measuring instrument, 869.85 MHz, approval for the countries: DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT,
DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO
Radio module for measuring instrument, 915.00 MHz FSK, approval for USA, CA, CL
Accessories Radio probes
Part no.
testo 635
We measure it.
www.testo.com
Common Technical Data
Technical data Radio probes
Measuring rate
0.5 s or 10 s, adjustable on handle
Radio coverage
Up to 20 m (without obstructions)
Radio transmission
Unidirectional
Operating temperature
-20 to +50 °C
Storage temperature
-40 to +70 °C
Protection class
IP54
Radio immersion/penetration probe, NTC
Battery type
2 x 3V button cell (CR 2032)
Battery life
150 h (meas. rate 0.5 s)
2 months (meas. rate 10 s)
Radio handle
Battery type
2 AAA micro batteries
Battery life
215 h (meas. rate 0.5 s)
6 months (meas. rate 10 s)
Radio probes
testo-635-P08
06.08.2013
14:25
Seite 8
Testo Inc.
40 White Lake Rd.
Sparta, NJ 07871
800-227-0729
Email: info@testo.com



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com