công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

05200076 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Testo SE & Co. KGaA

tên linh kiện 05200076
Giải thích chi tiết về linh kiện  Humidity/temperature/pressure measuring instrument
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TESTO [Testo SE & Co. KGaA]
Trang chủ  https://www.testo.com/en-US/
Logo TESTO - Testo SE & Co. KGaA

05200076 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Testo SE & Co. KGaA

  05200076 Datasheet HTML 1Page - Testo SE & Co. KGaA 05200076 Datasheet HTML 2Page - Testo SE & Co. KGaA  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
testo 622
www.testo.com
Technical data / Accessories
testo 622
testo 622 hygrometer with pressure
indication, calibration protocol,
batteries and attachment material
included
Part no. 0560 6220
General technical data
Storage temperature
-20 to +60 °C
Measuring rate
10 s
Operating temperature
-10 to +60 °C
Battery life
12 months
Weight
240 g (without batteries)
Dimensions
185 x 105 x 36 mm
Accessories
Part no.
Accessories for measuring instrument
0520 0246
DAkkS calibration certificate humidity
Sensor types
NTC
Testo humid. sensor, cap.
Measuring range
-10 to +60 °C
0 to 100 %RH*
Accuracy ±1 digit
±0.4 °C
±2 %RH at +25 °C (10 to 90 %RH)
±3 %RH (remaining range)
Resolution
0.1 °C
0.1 %RH
Piezoresistive pressure sensor
300 to 1200 hPa
±3 hPa
0.1 hPa
0520 0076
ISO calibration certificate humidity, calibration points 11.3 %RH and 75.3 %RH
at +25 °C/+77 °F; per channel/instrument
* Not for condensing atmospheres. For continuous use in high humidity (>80 %RH at ≤30 °C for >12 h, >60 %RH at >30 °C for >12 h),
please contact us via our website.



Html Pages

1 2


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com