công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

EM78P447NBWM bảng dữ liệu(PDF) 39 Page - ELAN Microelectronics Corp

tên linh kiện EM78P447NBWM
Giải thích chi tiết về linh kiện  8-BIT MICRO-CONTROLLER
PDF  57 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  EMC [ELAN Microelectronics Corp]
Trang chủ  http://www.emc.com.tw
Logo EMC - ELAN Microelectronics Corp

EM78P447NBWM bảng dữ liệu(HTML) 39 Page - ELAN Microelectronics Corp

Back Button EM78P447NBWM Datasheet HTML 35Page - ELAN Microelectronics Corp EM78P447NBWM Datasheet HTML 36Page - ELAN Microelectronics Corp EM78P447NBWM Datasheet HTML 37Page - ELAN Microelectronics Corp EM78P447NBWM Datasheet HTML 38Page - ELAN Microelectronics Corp EM78P447NBWM Datasheet HTML 39Page - ELAN Microelectronics Corp EM78P447NBWM Datasheet HTML 40Page - ELAN Microelectronics Corp EM78P447NBWM Datasheet HTML 41Page - ELAN Microelectronics Corp EM78P447NBWM Datasheet HTML 42Page - ELAN Microelectronics Corp EM78P447NBWM Datasheet HTML 43Page - ELAN Microelectronics Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 39 / 57 page
background image
EM78P447N
OTP ROM
6.3 Device characteristic
The graphic provided in the following pages were derived based on a limited number of samples and
are shown here for reference only. The device characteristic illustrated herein are not guaranteed for it
accuracy. In some graphic, the data maybe out of the specified warranted operating range.
Vih/Vil (Input pins with schmitt inverter)
0
0.5
1
1.5
2
2.533.544.555.5
Vdd(Volt)
Vih max(-40℃ to 85℃ )
Vih typ 25℃
Vih min(-40℃ to 85℃)
Vil max(-40℃ to 85℃ )
Vil typ 25℃
Vil min(-40℃ to 85℃)
Fig. 16 Vih, Vil of TCC, /INT, /RESET Pin
This specification is subject to change without prior notice.
10.21.2004 (V1.0)
39



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com