| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
8XC196KB bảng dữ liệu(PDF) 5 Page - Intel Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
8XC196KB bảng dữ liệu(HTML) 5 Page - Intel Corporation |
|
5 / 22 page ![]() 8XC196KB/8XC196KB16 270909–4 NOTE : N.C. means No Connect (do not connect these pins). Figure 4. 80-Pin QFP Package NOTE : The above pin out diagram applies to the OTP (87C196KB) device. The OTP device uses all of the programming pins shown above. The ROM (83C196KB) device only uses programming pins: AINC, PALE, PMODE.n, and PROG. The ROMless (80C196KB) doesn’t use any of the programming pins. 5 |