công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

TPET bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Toppower Electronic Technology Limited

tên linh kiện TPET
Giải thích chi tiết về linh kiện  1W 3KVDC Isolated Single Output SMD DC/DC Converters
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOPPOWER [Toppower Electronic Technology Limited]
Trang chủ  http://en.gztoppower.com/
Logo TOPPOWER - Toppower Electronic Technology Limited

TPET bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Toppower Electronic Technology Limited

  TPET_V01 Datasheet HTML 1Page - Toppower Electronic Technology Limited TPET_V01 Datasheet HTML 2Page - Toppower Electronic Technology Limited TPET_V01 Datasheet HTML 3Page - Toppower Electronic Technology Limited TPET_V01 Datasheet HTML 4Page - Toppower Electronic Technology Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
TPET Series
www.gztoppower.com
TEL:0086-20-82019000
EMAIL:sales2@gztoppower.com
page 4 of 4
REEL OUTLINE DIMENSIONS
TAPE OUTLINE DIMENSIONS
REEL PACKAGING DETAILS
LEADER SECTION
400MIN
CARRIER TAPE START
100MIN
GOODS ENCLOSURE
SECTION
TRAILER SECTION
160MIN
Product Orientation
Pin 1, located nearest to carrier drive sprocket
Reel Quantity : 500PCS
***Less than 500pcs will be tube pacakging
330MAX
13.00±0.25
30.40MAX
24.40
100.00MIN
0.60MAX
16.00
6.60
11.60
2.00
4.00
1.50
+0.10
-0.00
1.75
11.50
24.00±0.30
13.20
TOPPOWER



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com