công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CMD295 bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - Custom MMIC Design Services, Inc.

tên linh kiện CMD295
Giải thích chi tiết về linh kiện  2-20 GHz Driver Amplifier
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MMIC [Custom MMIC Design Services, Inc.]
Trang chủ  https://www.custommmic.com/
Logo MMIC - Custom MMIC Design Services, Inc.

CMD295 bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - Custom MMIC Design Services, Inc.

  CMD295 Datasheet HTML 1Page - Custom MMIC Design Services, Inc. CMD295 Datasheet HTML 2Page - Custom MMIC Design Services, Inc. CMD295 Datasheet HTML 3Page - Custom MMIC Design Services, Inc. CMD295 Datasheet HTML 4Page - Custom MMIC Design Services, Inc. CMD295 Datasheet HTML 5Page - Custom MMIC Design Services, Inc. CMD295 Datasheet HTML 6Page - Custom MMIC Design Services, Inc. CMD295 Datasheet HTML 7Page - Custom MMIC Design Services, Inc. CMD295 Datasheet HTML 8Page - Custom MMIC Design Services, Inc. CMD295 Datasheet HTML 9Page - Custom MMIC Design Services, Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 13 page
background image
Custom MMIC
300 Apollo Drive Chelmsford, MA 01824 Phone (978) 467-4290 Fax (978) 467-4294
Visit us online at www.custommmic.com
Gain vs. Temperature, Vdd = 3.0 V, Vgg = 2.0 V
Typical Performance
Gain vs. Vdd, Vgg = 2.0 V, TA = 25
oC
ver 1.0 1118
CMD295
2-20 GHz Driver Amplifier
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Frequency/GHz
+25C
+85C
-55C
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Frequency/GHz
Vdd=2V
Vdd=3V
Vdd=4V



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com