công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CMD255C3 bảng dữ liệu(PDF) 2 Page - Custom MMIC Design Services, Inc.

tên linh kiện CMD255C3
Giải thích chi tiết về linh kiện  16-26 GHz High IP3 Fundamental Mixer
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MMIC [Custom MMIC Design Services, Inc.]
Trang chủ  https://www.custommmic.com/
Logo MMIC - Custom MMIC Design Services, Inc.

CMD255C3 bảng dữ liệu(HTML) 2 Page - Custom MMIC Design Services, Inc.

  CMD255C3 Datasheet HTML 1Page - Custom MMIC Design Services, Inc. CMD255C3 Datasheet HTML 2Page - Custom MMIC Design Services, Inc. CMD255C3 Datasheet HTML 3Page - Custom MMIC Design Services, Inc. CMD255C3 Datasheet HTML 4Page - Custom MMIC Design Services, Inc. CMD255C3 Datasheet HTML 5Page - Custom MMIC Design Services, Inc. CMD255C3 Datasheet HTML 6Page - Custom MMIC Design Services, Inc. CMD255C3 Datasheet HTML 7Page - Custom MMIC Design Services, Inc. CMD255C3 Datasheet HTML 8Page - Custom MMIC Design Services, Inc. CMD255C3 Datasheet HTML 9Page - Custom MMIC Design Services, Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 11 page
background image
Custom MMIC
300 Apollo Drive Chelmsford, MA 01824 Phone (978) 467-4290 Fax (978) 467-4294
Visit us online at www.custommmic.com
CMD255C3
CMD255C3
CMD255C3
16-26 GHz High IP3 Fundamental Mixer
Specifications
Absolute Maximum Ratings
Electrical Specifications - IF = 100 MHz, LO = +19 dBm, TA = 25
oC
Operation of this device outside the maximum
ratings may cause permanent damage.
Parameter
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max
Units
Frequency Range, RF & LO
18 - 24
16 - 26
GHz
Frequency Range, IF
DC
9
DC
9
GHz
Conversion Loss
6.5
8.5
7
10
dB
Noise Figure (SSB)
6.5
7
dB
LO to RF Isolation
32
40
32
40
dB
LO to IF Isolation
26
33
25
33
dB
RF to IF Isolation
20
30
18
30
dB
Input P1dB
14.5
14.5
dBm
Input IP3
23
23
dBm
Unless otherwise noted, all measurements performed as a downconverter, IF = 100 MHz
ver 1.0 1017
Parameter
Rating
RF / IF Input Power
+25 dBm
LO Drive
+25 dBm
Operating Temperature
-40 to 85 °C
Storage Temperature
-55 to 150 °C
Thermal Resistance, ΘJC
268 °C/W



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com