công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

IRFU3707ZPBF bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - International Rectifier

tên linh kiện IRFU3707ZPBF
Giải thích chi tiết về linh kiện  HEXFET Power MOSFET
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  IRF [International Rectifier]
Trang chủ  http://www.irf.com
Logo IRF - International Rectifier

IRFU3707ZPBF bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - International Rectifier

Back Button IRFU3707ZPBF Datasheet HTML 2Page - International Rectifier IRFU3707ZPBF Datasheet HTML 3Page - International Rectifier IRFU3707ZPBF Datasheet HTML 4Page - International Rectifier IRFU3707ZPBF Datasheet HTML 5Page - International Rectifier IRFU3707ZPBF Datasheet HTML 6Page - International Rectifier IRFU3707ZPBF Datasheet HTML 7Page - International Rectifier IRFU3707ZPBF Datasheet HTML 8Page - International Rectifier IRFU3707ZPBF Datasheet HTML 9Page - International Rectifier IRFU3707ZPBF Datasheet HTML 10Page - International Rectifier Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 11 page
background image
IRFR/U3707ZPbF
6
www.irf.com
D.U.T.
VDS
ID
IG
3mA
VGS
.3
µF
50K
Ω
.2
µF
12V
Current Regulator
Same Type as D.U.T.
Current Sampling Resistors
+
-
Fig 13. Gate Charge Test Circuit
Fig 12b. Unclamped Inductive Waveforms
Fig 12a. Unclamped Inductive Test Circuit
tp
V(BR)DSS
IAS
Fig 12c. Maximum Avalanche Energy
vs. Drain Current
RG
IAS
0.01
Ω
tp
D.U.T
L
VDS
+
-
VDD
DRIVER
A
15V
20V
VGS
Fig 14a. Switching Time Test Circuit
Fig 14b. Switching Time Waveforms
V
GS
V
DS
90%
10%
t
d(on)
t
d(off)
t
r
t
f
V
GS
Pulse Width < 1µs
Duty Factor < 0.1%
V
DD
V
DS
L
D
D.U.T
+
-
25
50
75
100
125
150
175
Starting TJ , Junction Temperature (°C)
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
ID
TOP
3.7A
5.6A
BOTTOM 12A



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com