công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

ABX0201HSC bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Abracon Corporation

tên linh kiện ABX0201HSC
Giải thích chi tiết về linh kiện  Low Phase Noise XO (24MHz to 50MHz)
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  ABRACON [Abracon Corporation]
Trang chủ  https://abracon.com
Logo ABRACON - Abracon Corporation

ABX0201HSC bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Abracon Corporation

  ABX0201HSC Datasheet HTML 1Page - Abracon Corporation ABX0201HSC Datasheet HTML 2Page - Abracon Corporation ABX0201HSC Datasheet HTML 3Page - Abracon Corporation ABX0201HSC Datasheet HTML 4Page - Abracon Corporation  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
ABX0201
Low Phase Noise XO (24MHz to 50MHz)
30332 Esperanza., Rancho Santa Margarita, Ca 92688 Ph: 949-546-8000 Fax: 949-546-8001 www.Abracon.com 03/21/05 Page 3
3. AC Specification
PARAMETERS
SYMBOL
CONDITIONS
MIN.
TYP.
MAX.
UNITS
Input Crystal Frequency
12
25
MHz
Output Clock Rise/Fall Time
(Standard Drive)
0.3V ~ 3.0V with 15 pF load
2.4
Output Clock Rise/Fall Time
(High Drive)
0.3V ~ 3.0V with 15 pF load
1.2
ns
Output Clock Duty Cycle
Measured @ 50% VDD
45
50
55
%
4. Jitter and Phase Noise Specification
PARAMETERS
CONDITIONS
MIN.
TYP.
MAX.
UNITS
RMS Period Jitter
(1 sigma – 1000 samples)
at 44MHz, with capacitive decoup-
ling between VDD and GND.
3
ps
Phase Noise relative to carrier
44MHz @100Hz offset
-80
dBc/Hz
Phase Noise relative to carrier
44MHz @1kHz offset
-110
dBc/Hz
Phase Noise relative to carrier
44MHz @10kHz offset
-135
dBc/Hz
Phase Noise relative to carrier
44MHz @100kHz offset
-130
dBc/Hz
Phase Noise relative to carrier
44MHz @1MHz offset
-132
dBc/Hz
5. Crystal Specifications
PARAMETERS
SYMBOL
MIN.
TYP.
MAX.
UNITS
Crystal Resonator Frequency
FXIN
12
25
MHz
Crystal Loading Capacitance Rating
CL (xtal)
20
pF
Driving power
1
mW
ESR
RS
30
Ω
PACKAGE INFORMATION
C
L
A
8 PIN ( dimensions in mm )
Narrow SOIC
Symbol
Min.
Max.
A
1.47
1.73
A1
0.10
0.25
B
0.33
0.51
C
0.19
0.25
D
4.80
4.95
E
3.80
4.00
H
5.80
6.20
L
0.38
1.27
e
1.27 BSC
E
H
D
A1
e
B
TSSOP
Min.
Max.
-
1.20
0.05
0.15
0.19
0.30
0.09
0.20
2.90
3.10
4.30
4.50
6.20
6.60
0.45
0.75
0.65 BSC



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com