công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

CMD132 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Custom MMIC Design Services, Inc.

tên linh kiện CMD132
Giải thích chi tiết về linh kiện  5-11 GHz Low Noise Amplifier
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  MMIC [Custom MMIC Design Services, Inc.]
Trang chủ  https://www.custommmic.com/
Logo MMIC - Custom MMIC Design Services, Inc.

CMD132 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Custom MMIC Design Services, Inc.

  CMD132 Datasheet HTML 1Page - Custom MMIC Design Services, Inc. CMD132 Datasheet HTML 2Page - Custom MMIC Design Services, Inc. CMD132 Datasheet HTML 3Page - Custom MMIC Design Services, Inc. CMD132 Datasheet HTML 4Page - Custom MMIC Design Services, Inc. CMD132 Datasheet HTML 5Page - Custom MMIC Design Services, Inc. CMD132 Datasheet HTML 6Page - Custom MMIC Design Services, Inc. CMD132 Datasheet HTML 7Page - Custom MMIC Design Services, Inc. CMD132 Datasheet HTML 8Page - Custom MMIC Design Services, Inc. CMD132 Datasheet HTML 9Page - Custom MMIC Design Services, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
Custom MMIC
300 Apollo Drive Chelmsford, MA 01824 Phone (978) 467-4290 Fax (978) 467-4294
Visit us online at www.custommmic.com
ver 2.0 0318
Pad Description
Pad
Function
Description
Schematic
1
RF in
DC blocked and 50 ohm matched
2
Vdd
Power supply voltage
Decoupling and bypass caps required
3
RF out
DC blocked and 50 ohm matched
Backside
Ground
Connect to RF / DC ground
RF in
Vdd
RF out
GND
Pad Diagram
Functional Description
1
2
3
CMD132
CMD132
CMD132
5-11 GHz Low Noise Amplifier



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com