công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SNP-A155 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Skynet Electronic Copyright

tên linh kiện SNP-A155
Giải thích chi tiết về linh kiện  Switching Adapter
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  SKYNET [Skynet Electronic Copyright]
Trang chủ  https://www.skynetpower.com.tw/
Logo SKYNET - Skynet Electronic Copyright

SNP-A155 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Skynet Electronic Copyright

  SNP-A155 Datasheet HTML 1Page - Skynet Electronic Copyright SNP-A155 Datasheet HTML 2Page - Skynet Electronic Copyright SNP-A155 Datasheet HTML 3Page - Skynet Electronic Copyright SNP-A155 Datasheet HTML 4Page - Skynet Electronic Copyright  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
** This data sheet is only for models selection. For business, engineering specification by model must be used.
Switching Adapter
NOV. 2016
4-3
Rated
150W
SNP-A15 Series
-Jim-
4. Output turn off wave form
3. Output turn on wave form
5. Hold-up time
1. Switching frequency ripple
Performance for SNP-A157 (input voltage is 115VAC, unless others specified):
6. Over voltage protection
2. Line frequency ripple
+12V/11.25A
50mV/div, 10us/div
+12V/11.25A
50mV/div, 5ms/div
+12V/11.25A
2V/div, 20ms/div
2V/div, 10ms/div
+12V/11.25A
5V/div
100V/div
20ms/div
Primary DC
Trip point around 14.1V (60% rated load)
5V/div, 20ms/div



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com