công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

SWT5-G2CTR bảng dữ liệu(PDF) 1 Page - TT Electronics.

tên linh kiện SWT5-G2CTR
Giải thích chi tiết về linh kiện  Model SWT5 Tactile Switches, 5.1 X 5.1 mm RoHS Compliant
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TTELEC [TT Electronics.]
Trang chủ  http://www.ttelectronics.com/
Logo TTELEC - TT Electronics.

SWT5-G2CTR bảng dữ liệu(HTML) 1 Page - TT Electronics.

  SWT5-G2CTR Datasheet HTML 1Page - TT Electronics. SWT5-G2CTR Datasheet HTML 2Page - TT Electronics. SWT5-G2CTR Datasheet HTML 3Page - TT Electronics. SWT5-G2CTR Datasheet HTML 4Page - TT Electronics.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
Model SWT5
BI Technologies Corporation
4200 Bonita Place, Fullerton, CA 92835 USA
Phone: 714 447 2345 Website: www.bitechnologies.com
October 6, 2006
page 1 of
4
BI technologies
Tactile Switches, 5.1 X 5.1 mm
RoHS Compliant
Low Profile
Light Weight
SMD
MODELS AVAILABLE
MODELS AVAILABLE
MODELS AVAILABLE
MODELS AVAILABLE
Top Actuation – G Pin
SWT5-G
Top Actuation - J Pin
SWT5-J
ELECTRICAL
ELECTRICAL
ELECTRICAL
ELECTRICAL
Contact Resistance
100 mΩ
Insulation Resistance
100 MΩ min
Dielectric Strength
AC 250V
Rating
DC 12V, 50 mA
Contact Arrangement
Single throw single pole
ENVIRONMENTAL
ENVIRONMENTAL
ENVIRONMENTAL
ENVIRONMENTAL
Life Mechanical
Stem height = 1.5 mm – 100K Cycles
Stem height = 0.8 mm – 50K Cycles
Operating Force Range (refer to operating force table)
100 g – 260 g
Operating Temperature Range
-20
oC – 70oC
Storage Temperature Range
-30
oC – 80oC
Stop Strength
Vertical Static Load of 3Kgf
Vibration
Mil-STD-202F, Method 201A
Shock
Mil-STD-202F, Method 213B Condition A
Soldering
Recommendations available upon request


Số phần tương tự - SWT5-G2CTR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Bi technologies
SWT5-G2CTR BITECH-SWT5-G2CTR Datasheet
281Kb / 4P
Tactile Switches, 5.1 X 5.1 mm RoHS Compliant Low Profile Light Weight SMD
More results

Mô tả tương tự - SWT5-G2CTR

nhà sản xuấttên linh kiệnbảng dữ liệuGiải thích chi tiết về linh kiện
logo
Bi technologies
SWT3-G BITECH-SWT3-G Datasheet
356Kb / 5P
Tactile Switches, 6 X 3.5 mm RoHS Compliant SMD
SWT4 BITECH-SWT4 Datasheet
199Kb / 4P
Tactile Switches 4.6 X 4.6 mm Low Profile 0.5 mm RoHS Compliant
SWT5 BITECH-SWT5 Datasheet
281Kb / 4P
Tactile Switches, 5.1 X 5.1 mm RoHS Compliant Low Profile Light Weight SMD
SWT6 BITECH-SWT6 Datasheet
199Kb / 5P
Tactile Switches 6X6 mm 1 Million Actuations RoHS Compliant
SWT7 BITECH-SWT7 Datasheet
358Kb / 5P
Tactile Switches, 6.2 X 6.3 mm Low Profile, SMD RoHS Compliant
SWTW BITECH-SWTW Datasheet
232Kb / 6P
Tactile Switches 6 x 6 mm and 8 x 8mm Sealed, Washable RoHS Compliant
logo
TT Electronics.
SWT3 TTELEC-SWT3 Datasheet
359Kb / 5P
Model SWT3 Tactile Switches, 6 X 3.5 mm RoHS Compliant SMD
SWT4 TTELEC-SWT4 Datasheet
136Kb / 5P
Tactile Switches 4.6 X 4.6 mm Low Profile 0.5 mm RoHS Compliant
SWT6 TTELEC-SWT6 Datasheet
150Kb / 5P
Model SWT6 Tactile Switches 6X6 mm 500K Actuations RoHS Compliant
SWT7 TTELEC-SWT7 Datasheet
362Kb / 5P
Model SWT7 Tactile Switches, 6.2 X 6.3 mm Low Profile, SMD RoHS Compliant
More results


Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com