| công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử |
|
STM32L4A6AG bảng dữ liệu(PDF) 4 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32L4A6AG bảng dữ liệu(HTML) 4 Page - STMicroelectronics |
|
4 / 282 page ![]() Contents STM32L4A6xG 4/282 DS11584 Rev 8 3.17.3 VBAT battery voltage monitoring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 3.18 Digital to analog converter (DAC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 3.19 Voltage reference buffer (VREFBUF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 3.20 Comparators (COMP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 3.21 Operational amplifier (OPAMP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 3.22 Touch sensing controller (TSC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 3.23 Liquid crystal display controller (LCD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 3.24 Digital filter for Sigma-Delta Modulators (DFSDM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 3.25 Random number generator (RNG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 3.26 Digital camera interface (DCMI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 3.27 Advanced encryption standard hardware accelerator (AES) . . . . . . . . . . 48 3.28 HASH hardware accelerator (HASH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 3.29 Timers and watchdogs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 3.29.1 Advanced-control timer (TIM1, TIM8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 3.29.2 General-purpose timers (TIM2, TIM3, TIM4, TIM5, TIM15, TIM16, TIM17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 3.29.3 Basic timers (TIM6 and TIM7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 3.29.4 Low-power timer (LPTIM1 and LPTIM2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 3.29.5 Infrared interface (IRTIM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 3.29.6 Independent watchdog (IWDG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 3.29.7 System window watchdog (WWDG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 3.29.8 SysTick timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 3.30 Real-time clock (RTC) and backup registers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 3.31 Inter-integrated circuit interface (I2C) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 3.32 Universal synchronous/asynchronous receiver transmitter (USART) . . . 54 3.33 Low-power universal asynchronous receiver transmitter (LPUART) . . . . 55 3.34 Serial peripheral interface (SPI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 3.35 Serial audio interfaces (SAI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 3.36 Single wire protocol master interface (SWPMI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 3.37 Controller area network (CAN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 3.38 Secure digital input/output and MultiMediaCards Interface (SDMMC) . . . 58 3.39 Universal serial bus on-the-go full-speed (OTG_FS) . . . . . . . . . . . . . . . . 58 3.40 Clock recovery system (CRS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 3.41 Flexible static memory controller (FSMC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 |