công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

PCF7936AS3851C bảng dữ liệu(PDF) 6 Page - NXP Semiconductors

tên linh kiện PCF7936AS3851C
Giải thích chi tiết về linh kiện  Security Transponder (HITAG2)
PDF  32 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  PHILIPS [NXP Semiconductors]
Trang chủ  http://www.nxp.com
Logo PHILIPS - NXP Semiconductors

PCF7936AS3851C bảng dữ liệu(HTML) 6 Page - NXP Semiconductors

Back Button PCF7936AS3851C Datasheet HTML 2Page - NXP Semiconductors PCF7936AS3851C Datasheet HTML 3Page - NXP Semiconductors PCF7936AS3851C Datasheet HTML 4Page - NXP Semiconductors PCF7936AS3851C Datasheet HTML 5Page - NXP Semiconductors PCF7936AS3851C Datasheet HTML 6Page - NXP Semiconductors PCF7936AS3851C Datasheet HTML 7Page - NXP Semiconductors PCF7936AS3851C Datasheet HTML 8Page - NXP Semiconductors PCF7936AS3851C Datasheet HTML 9Page - NXP Semiconductors PCF7936AS3851C Datasheet HTML 10Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 32 page
background image
NXP Semiconductors
Product Specification
Security Transponder (HITAG2)
PCF7936AS
2010 May 04
6
CONFIDENTIAL
6
QUICK REFERENCE DATA
PARAMETER
VALUE
UNIT
Carrier frequency
125
kHz
Data rate
- read
- write
4.0
5.2
kbit/s
kbit/s
Data coding
- read
- write
Manchester or Bi-Phase
Binary Pulse Length Modulation (BPLM)
Data transmission mode
Half-Duplex
Modulation
Amplitude Shift Keying (ASK)
Memory size
256
bit
Identifier (serial number and product type ID)
32
bit
Secret Key (Cipher Mode)
48
bit
Password (Password Mode)
32
bit
Authentication time
39
ms
Special Features
• Ciphered mutual authentication
• Ciphered data transmission
• 128 bit user EEPROM with programmable write protection
• Read/Write Password mode
• Read Only emulation modes (H400x, ISO 11784/85 and PCF7931)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com