công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UPD444008 bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - NEC

tên linh kiện UPD444008
Giải thích chi tiết về linh kiện  4M-BIT CMOS FAST SRAM 512K-WORD BY 8-BIT
PDF  16 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEC [NEC]
Trang chủ  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

UPD444008 bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - NEC

Back Button UPD444008 Datasheet HTML 3Page - NEC UPD444008 Datasheet HTML 4Page - NEC UPD444008 Datasheet HTML 5Page - NEC UPD444008 Datasheet HTML 6Page - NEC UPD444008 Datasheet HTML 7Page - NEC UPD444008 Datasheet HTML 8Page - NEC UPD444008 Datasheet HTML 9Page - NEC UPD444008 Datasheet HTML 10Page - NEC UPD444008 Datasheet HTML 11Page - NEC Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 16 page
background image
7
µµµµPD444008
Data Sheet M14428EJ5V0DS
Read Cycle
Parameter
Symbol
-8
-10
-12
Unit
Notes
MIN.
MAX.
MIN.
MAX.
MIN.
MAX.
Read cycle time
tRC
810
12
ns
Address access time
tAA
810
12
ns
1
/CS access time
tACS
810
12
ns
/OE access time
tOE
456
ns
Output hold from address change
tOH
333
ns
/CS to output in low impedance
tCLZ
3
3
3
ns
2, 3
/OE to output in low impedance
tOLZ
000
ns
/CS to output in high impedance
tCHZ
456
ns
/OE to output hold in high impedance
tOHZ
456
ns
Notes 1. See the output load shown in Figure 1.
2. Transition is measured at
± 200 mV from steady-state voltage with the output load shown in Figure 2.
3. These parameters are periodically sampled and not 100% tested.
Read Cycle Timing Chart 1 (Address Access)
tOH
tRC
tAA
Address (Input)
I/O (Output)
Previous data out
Data out
Remarks 1. In read cycle, /WE should be fixed to high level.
2. /CS = /OE = VIL



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com