công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

BCX54 bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - First Silicon Co., Ltd

tên linh kiện BCX54
Giải thích chi tiết về linh kiện  TRANSISTOR (NPN)
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  FS [First Silicon Co., Ltd]
Trang chủ  http://www.firstsilicon.co.kr/
Logo FS - First Silicon Co., Ltd

BCX54 bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - First Silicon Co., Ltd

  BCX54 Datasheet HTML 1Page - First Silicon Co., Ltd BCX54 Datasheet HTML 2Page - First Silicon Co., Ltd BCX54 Datasheet HTML 3Page - First Silicon Co., Ltd BCX54 Datasheet HTML 4Page - First Silicon Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
2014. 12. 06
3/4
Revision No : 0
BCX54 ~ BCX56
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1
10
100
1000
1
10
100
1000
10
100
1000
0
25
50
75
100
125
150
0
100
200
300
400
500
600
1
10
100
1000
0.4
0.6
0.8
1.0
0.1
1
10
1
10
100
100
10
100
01
2
34
5
0
50
100
150
200
250
1
10
100
1000
10
100
1000
V
CB
/ V
EB
C
ob
/ C
ib
——
V
BE
I
C
——
I
C
h
FE
——
T
a=100
℃
T
a=25
℃
COMMON EMITTER
V
CE=2V
BASE-EMITTER VOLTAGE
V
BE
(V)
Static Characteristic
T
a=100
℃
T
a=25
℃
COMMON EMITTER
V
CE=2V
300
30
COLLECTOR CURRENT
I
C
(mA)
f
T
——
P
C
——
T
a
AMBIENT TEMPERATURE
T
a
( )
℃
T
a=100
℃
T
a=25
℃
β=10
COLLECTOR CURRENT
I
C
(mA)
500
300
f=1MHz
I
E=0/IC=0
T
a=25
℃
C
ob
C
ib
0.3
20
3
REVERSE BIAS VOLTAGE
V (V)
10
30
COMMON EMITTER
V
CE=5V
T
a=25
℃
COLLECTOR CURRENT
I
C
(mA)
COMMON
EMITTER
T
a=25
℃
1.0mA
0.7mA
0.9mA
0.6mA
0.5mA
0.8mA
0.4mA
0.3mA
0.2mA
I
B=0.1mA
COLLECTOR-EMITTER VOLTAGE
V
CE
(V)
I
C
T
a=25
℃
T
a=100
℃
β=10
V
BEsat
——
V
CEsat
——
I
C
I
C
300
30
COLLECTOR CURRENT
I
C
(mA)
Typical Characteristics



Html Pages

1 2 3 4


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com