công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM6069ACW bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - Shenzhen TOPWAY Technology Co., Ltd

tên linh kiện LM6069ACW
Giải thích chi tiết về linh kiện  LCD Module User Manual
PDF  13 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TOPWAY [Shenzhen TOPWAY Technology Co., Ltd]
Trang chủ  https://www.topwaydisplay.com
Logo TOPWAY - Shenzhen TOPWAY Technology Co., Ltd

LM6069ACW bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - Shenzhen TOPWAY Technology Co., Ltd

  LM6069ACW Datasheet HTML 1Page - Shenzhen TOPWAY Technology Co., Ltd LM6069ACW Datasheet HTML 2Page - Shenzhen TOPWAY Technology Co., Ltd LM6069ACW Datasheet HTML 3Page - Shenzhen TOPWAY Technology Co., Ltd LM6069ACW Datasheet HTML 4Page - Shenzhen TOPWAY Technology Co., Ltd LM6069ACW Datasheet HTML 5Page - Shenzhen TOPWAY Technology Co., Ltd LM6069ACW Datasheet HTML 6Page - Shenzhen TOPWAY Technology Co., Ltd LM6069ACW Datasheet HTML 7Page - Shenzhen TOPWAY Technology Co., Ltd LM6069ACW Datasheet HTML 8Page - Shenzhen TOPWAY Technology Co., Ltd LM6069ACW Datasheet HTML 9Page - Shenzhen TOPWAY Technology Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 13 page
background image
TOPWAY
LCD Module User Manual
LM6069ACW
URL: www.topwaydisplay.com
www.topwaysz.com
Document Name: LM6069ACW-Manual-Rev0.1
Page: 3 of 13
1. Basic Specifications
1.1
Display Specifications
1) LCD Display Mode
: FSTN, Positive, Transflective
2) Display Color
: Display Data = “1” : Dark Gray (*1)
: Display Data = “0” : Light Gray (*2)
3) Viewing Angle
: 6H
4) Driving Method
: 1/65 duty, 1/9 bias
5) Backlight
: While LED backlight
Note:
*1. Color tone may slightly change by Temperature and Driving Condition.
*2. The Color is defined as the inactive / background color
1.2
Mechanical Specifications
1) Outline Dimension
: 80.8 x 37.0 x 9.0MAX (mm)
(See attached Outline Drawing for details)
1.3
Block Diagram
LCD Panel
216×64Pixels
VDD
IST3020 or equivalent
VSS
D0~D7
/CS1, /RD, /WR, /RES, A0
C86, P/S,IRS
V0~V4, VR,V0, VOUT
C1P, C1N, C2P, C2N, C3P
Back light
BLA
BLK



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com