công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

LM293AD bảng dữ liệu(PDF) 7 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
tên linh kiện LM293AD
Giải thích chi tiết về linh kiện  LM193, LM293, LM393, LM2903, LM393B and LM2903B Dual Comparators
PDF  40 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  TI1 [Texas Instruments]
Trang chủ  http://www.ti.com
Logo TI1 - Texas Instruments

LM293AD bảng dữ liệu(HTML) 7 Page - Texas Instruments

Back Button LM293AD Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments LM293AD Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments LM293AD Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments LM293AD Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments LM293AD Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments LM293AD Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments LM293AD Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments LM293AD Datasheet HTML 10Page - Texas Instruments LM293AD Datasheet HTML 11Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 40 page
background image
7
LM193, LM293, LM293A, LM393, LM393A, LM2903, LM2903V, LM393B, LM2903B
www.ti.com
SLCS005AA – OCTOBER 1979 – REVISED SEPTEMBER 2019
Product Folder Links: LM193 LM293 LM293A LM393 LM393A LM2903 LM2903V LM393B LM2903B
Submit Documentation Feedback
Copyright © 1979–2019, Texas Instruments Incorporated
6.7 Electrical Characteristics LM393B
VS = 5 V, VCM = (V–) ; TA = 25°C (unless otherwise noted).
PARAMETER
TEST CONDITIONS
MIN
TYP
MAX
UNIT
VIO
Input offset voltage
VS = 5 to 36V
–2.5
±0.37
2.5
mV
VS = 5 to 36V, TA = –40°C to +85°C
–3.5
3.5
IB
Input bias current
–15
–25
nA
TA = –40°C to +85°C
–100
nA
IOS
Input offset current
–10
±2
10
nA
TA = –40°C to +85°C
–50
50
nA
VCM
Input voltage range
VS = 3 to 36V
(V–)
(V+) – 1.5
V
VS = 3 to 36V, TA = –40°C to +85°C
(V–)
(V+) – 2.0
V
AVD
Large signal differential voltage
amplification
VS = 15V, VO = 1.4V to 11.4V;
RL ≥ 15k to (V+)
50
200
V/mV
VOL
Low level output Voltage {swing
from (V–)}
ISINK ≤ 4mA, VID = -1V
110
400
mV
ISINK ≤ 4mA, VID = -1V
TA = –40°C to +85°C
700
mV
IOH-LKG
High-level output
leakage current
High-level
output
leakage
current
(V+) = VO = 5 V; VID = 1V
0.1
25
nA
IOL
Low level output current
VOL = 1.5V; VID = -1V; VS = 5V
6
18
mA
IQ
Quiescent current (all
comparators)
VS = 5 V, no load
400
1000
µA
VS = 36 V, no load, TA = –40°C to +85°C
550
1200
µA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com