công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

UPD23C32040AL bảng dữ liệu(PDF) 8 Page - NEC

tên linh kiện UPD23C32040AL
Giải thích chi tiết về linh kiện  32M-BIT MASK-PROGRAMMABLE ROM 4M-WORD BY 8-BIT (BYTE MODE) / 2M-WORD BY 16-BIT (WORD MODE) PAGE ACCESS MODE
PDF  24 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  NEC [NEC]
Trang chủ  http://www.nec.com/
Logo NEC - NEC

UPD23C32040AL bảng dữ liệu(HTML) 8 Page - NEC

Back Button UPD23C32040AL Datasheet HTML 4Page - NEC UPD23C32040AL Datasheet HTML 5Page - NEC UPD23C32040AL Datasheet HTML 6Page - NEC UPD23C32040AL Datasheet HTML 7Page - NEC UPD23C32040AL Datasheet HTML 8Page - NEC UPD23C32040AL Datasheet HTML 9Page - NEC UPD23C32040AL Datasheet HTML 10Page - NEC UPD23C32040AL Datasheet HTML 11Page - NEC UPD23C32040AL Datasheet HTML 12Page - NEC Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 24 page
background image
8
µµµµPD23C32040AL, 23C32080AL
Data Sheet M15772EJ3V0DS
Mask Option
The active levels of output enable pin (/OE or OE or DC) are mask programmable and optional, and can be selected
from among " 0 " " 1 " " x " shown in the table below.
Option
/OE or OE or DC
OE active level
0/OE
L
1OE
H
x
DC
Don’t care
Operation modes for each option are shown in the tables below.
Operation mode (Option : 0)
/CE
/OE
Mode
Output state
L
L
Active
Data out
H
High-Z
H
H or L
Standby
High-Z
Operation mode (Option : 1)
/CE
OE
Mode
Output state
L
L
Active
High-Z
H
Data out
H
H or L
Standby
High-Z
Operation mode (Option : x)
/CE
DC
Mode
Output state
L
H or L
Active
Data out
H
H or L
Standby
High-Z
Remark L : Low level input
H : High level input



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com