công cụ tìm kiếm bảng dữ liệu linh kiện điện tử
  Vietnamese  ▼
ALLDATASHEET.VN

X  

WNB111V5APTS bảng dữ liệu(PDF) 3 Page - WeEn Semiconductors

tên linh kiện WNB111V5APTS
Giải thích chi tiết về linh kiện  Ultrafast power diode - Bare die
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
nhà sản xuất  WEEN [WeEn Semiconductors]
Trang chủ  http://www.ween-semi.com
Logo WEEN - WeEn Semiconductors

WNB111V5APTS bảng dữ liệu(HTML) 3 Page - WeEn Semiconductors

  WNB111V5APTS Datasheet HTML 1Page - WeEn Semiconductors WNB111V5APTS Datasheet HTML 2Page - WeEn Semiconductors WNB111V5APTS Datasheet HTML 3Page - WeEn Semiconductors WNB111V5APTS Datasheet HTML 4Page - WeEn Semiconductors WNB111V5APTS Datasheet HTML 5Page - WeEn Semiconductors WNB111V5APTS Datasheet HTML 6Page - WeEn Semiconductors WNB111V5APTS Datasheet HTML 7Page - WeEn Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 7 page
background image
WeEn Semiconductors
WNB111V5APTS
Ultrafast power diode - Bare die
WNB111V5APTS
Product data sheet
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© WeEn Semiconductors Co., Ltd. 2018. All rights reserved
18 December 2018
3 / 7
6. Characteristics
Table 7. Characteristics
Symbol Parameter
Conditions
Min
Typ
Max
Unit
Static characteristics
VF*
forward voltage
IF = 5 A; Tj = 25 °C
-
1.14
1.4
V
VF**
forward voltage
IF = 15 A; Tj = 25 °C
-
1.4
1.8
V
IF = 15 A; Tj = 150 °C
-
1
1.4
V
IR*
reverse current
VR = 600 V; Tj = 25 °C
-
1
10
μA
IR**
reverse current
VR = 600 V; Tj = 150 °C
-
-
1
mA
Dynamic characteristics
trr**
reverse recovery time
IF = 1 A; VR = 30 V; dIF/dt = 100 A/μs;
Tj = 25 °C
-
28
60
ns
IF = 15 A; VR = 400 V; dIF/dt = 500 A/μs;
Tj = 25 °C
-
44
-
ns
IF = 15 A; VR = 200 V; dIF/dt = 200 A/μs;
Tj = 125 °C
-
50
-
ns
Notes:
(1) * mean that parameter are 100% test at Tamb = 25°C
(2) ** means that the guaranteed ratings and parameter limits will depend on the assembled structure. When correctly
assembled with suitable die bonding and wire bonding, the device will have ratings and characteristics guaranteed in this
data sheet, similar to the assembled devices BYV430J-600P.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


bảng dữ liệu tải về

Go To PDF Page


Link URL



Cho đến nay ALLDATASHEET có giúp ích cho doanh nghiệp của bạn hay không?  [ DONATE ] 

Alldatasheet là   |   Quảng cáo   |   Liên lạc với chúng tôi   |   Chính sách bảo mật   |   Liên kết đến bảng dữ liệu    |   Trao đổi link   |   Tìm kiếm theo nhà sản xuất
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com